công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSBB15CH60F bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FSBB15CH60F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Smart Power Module
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSBB15CH60F bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FSBB15CH60F Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60F Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60F Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60F Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60F Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60F Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60F Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60F Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60F Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
9
www.fairchildsemi.com
FSBB15CH60F Rev. D
Time Charts of SPMs Protective Function
a1 : Control supply voltage rises: After the voltage rises UVCCR, the circuits start to operate when next input is applied.
a2 : Normal operation: IGBT ON and carrying current.
a3 : Under voltage detection (UVCCD).
a4 : IGBT OFF in spite of control input condition.
a5 : Fault output operation starts.
a6 : Under voltage reset (UVCCR).
a7 : Normal operation: IGBT ON and carrying current.
Fig. 6. Under-Voltage Protection (Low-side)
b1 : Control supply voltage rises: After the voltage reaches UVBSR, the circuits start to operate when next input is applied.
b2 : Normal operation: IGBT ON and carrying current.
b3 : Under voltage detection (UVBSD).
b4 : IGBT OFF in spite of control input condition, but there is no fault output signal.
b5 : Under voltage reset (UVBSR)
b6 : Normal operation: IGBT ON and carrying current
Fig. 7. Under-Voltage Protection (High-side)
Input Signal
Output Current
Fault Output Signal
Control
Supply Voltage
RESET
UV
CCR
Protection
Circuit State
SET
RESET
UV
CCD
a1
a3
a2
a4
a6
a5
a7
Input Signal
Output Current
Fault Output Signal
Control
Supply Voltage
RESET
UV
BSR
Protection
Circuit State
SET
RESET
UV
BSD
b1
b3
b2
b4
b6
b5
High-level (no fault output)


Số phần tương tự - FSBB15CH60F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBB15CH60 FAIRCHILD-FSBB15CH60 Datasheet
548Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBB15CH60 FAIRCHILD-FSBB15CH60 Datasheet
551Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBB15CH60B FAIRCHILD-FSBB15CH60B Datasheet
409Kb / 17P
   Smart Power Module
FSBB15CH60C FAIRCHILD-FSBB15CH60C Datasheet
400Kb / 17P
   Smart Power Module
logo
ON Semiconductor
FSBB15CH60C ONSEMI-FSBB15CH60C Datasheet
654Kb / 16P
   Motion SPM 3 Series
February 2016 Rev. 1.6
More results

Mô tả tương tự - FSBB15CH60F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBS10CH60 FAIRCHILD-FSBS10CH60 Datasheet
553Kb / 16P
   Smart Power Module
FSB32560 FAIRCHILD-FSB32560 Datasheet
264Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBB20CH60L FAIRCHILD-FSBB20CH60L Datasheet
251Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBF10CH60BT FAIRCHILD-FSBF10CH60BT Datasheet
402Kb / 17P
   Smart Power Module
FSBF15CH60BT FAIRCHILD-FSBF15CH60BT Datasheet
429Kb / 17P
   Smart Power Module
FSBF5CH60B FAIRCHILD-FSBF5CH60B Datasheet
404Kb / 17P
   Smart Power Module
FNA40560 FAIRCHILD-FNA40560 Datasheet
920Kb / 15P
   Smart Power Module
FNB41560 FAIRCHILD-FNB41560 Datasheet
910Kb / 15P
   Smart Power Module
logo
ON Semiconductor
FSB50250AB ONSEMI-FSB50250AB Datasheet
1Mb / 12P
   Smart Power Module
January 2012 Rev. A
logo
Fairchild Semiconductor
FNA41060_1010 FAIRCHILD-FNA41060_1010 Datasheet
1Mb / 16P
   Smart Power Module
FNA40860 FAIRCHILD-FNA40860 Datasheet
920Kb / 15P
   Smart Power Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com