công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD1N60C bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD1N60C
Giải thích chi tiết về linh kiện  600V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD1N60C bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD1N60C_09 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C_09 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C_09 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C_09 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C_09 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C_09 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C_09 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C_09 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD1N60C_09 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
Typical Characteristics (Continued)
Figure 9. Maximum Safe Operating Area
Figure 10. Maximum Drain Current
vs Case Temperature
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Notes:
1. V
GS =0V
2. I
D =250μ A
T
J, Junction Temperature [
oC]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Notes :
1. V
GS = 10 V
2. I
D = 0.5 A
T
J, Junction Temperature [
oC]
Figure 11. Transient Thermal Response Curve
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-1
10
0
No te s :
1 . Z
θ
JC(t) = 4 .5 3
/W M a x .
2 . D u ty F a c to r, D = t
1 /t2
3 . T
JM - T C = P DM * Z θ JC (t)
sin g le p u lse
D= 0 .5
0.02
0.2
0.05
0.1
0.01
t
1 , S q u a r e W a v e P u ls e D u r a ti o n [s e c ]
t1
PDM
t2
10
0
10
1
10
2
10
3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10 ms
DC
100 ms
1 ms
100 µs
Operation in This Area
is Limited by R
DS(on)
Notes :
1. T
C = 25
oC
2. T
J = 150
oC
3. Single Pulse
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
25
50
75
100
125
150
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
T
C, Case Temperature [
]
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
vs Temperature
Figure 8. On-Resistance Variation
vs Temperature
Rev. A1, October 2008
Rev. A1, January 2009


Số phần tương tự - FQD1N60C_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N60CTM FAIRCHILD-FQD1N60CTM Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
More results

Mô tả tương tự - FQD1N60C_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N60 FAIRCHILD-FQB3N60 Datasheet
581Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FCB11N60F FAIRCHILD-FCB11N60F Datasheet
1,004Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCH47N60F_0605 FAIRCHILD-FCH47N60F_0605 Datasheet
978Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCA16N60 FAIRCHILD-FCA16N60_06 Datasheet
962Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQAF7N60 FAIRCHILD-FQAF7N60 Datasheet
578Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCI7N60 FAIRCHILD-FCI7N60 Datasheet
951Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP16N60 FAIRCHILD-FCP16N60 Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FCD5N60 FAIRCHILD-FCD5N60 Datasheet
947Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQB3N60C FAIRCHILD-FQB3N60C Datasheet
753Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP3N60C FAIRCHILD-FQP3N60C Datasheet
738Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP260N60E FAIRCHILD-FCP260N60E Datasheet
283Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com