công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC0164A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TC0164A
Giải thích chi tiết về linh kiện  TO39 390MHz One-Port Saw Resonator
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0164A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0164A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0164A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0164A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0164A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
D. OUTLINE DRAWING:
E. EQUVIRENT CIRCUIT:
One-Port Resonator:
C0
R1 C1
L1
#2
#6
Source Impedance
Load Impedance
50Ω
50Ω
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2


Số phần tương tự - TC0164A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0160A TAI-SAW-TC0160A Datasheet
387Kb / 5P
   SAW Resonator 312 MHz
TC0163A TAI-SAW-TC0163A Datasheet
322Kb / 4P
   SAW Resonator 868.35 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0165A TAI-SAW-TC0165A Datasheet
199Kb / 3P
   SAW Resonator 390.000 MHz F11
TC0166A TAI-SAW-TC0166A Datasheet
125Kb / 4P
   One-Port SAW Resonator 315MHz F11
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0166A GOLLEDGE-TC0166A Datasheet
142Kb / 3P
   One-Port SAW Resonator 315.0MHz
More results

Mô tả tương tự - TC0164A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0157A TAI-SAW-TC0157A Datasheet
306Kb / 3P
   One-Port SAW Resonator 433.92MHz TO39
logo
List of Unclassifed Man...
FR0360M00-DD17 ETC1-FR0360M00-DD17 Datasheet
114Kb / 5P
   One-port SAW Resonator
logo
Advanced Crystal Techno...
ACTR4024 ACT-ACTR4024 Datasheet
233Kb / 5P
   One Port Saw Resonator
2-6-2011
logo
ECS, Inc.
ECS-DR1 ECS-ECS-DR1 Datasheet
183Kb / 1P
   ONE-PORT SAW RESONATOR
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TE0116A TAI-SAW-TE0116A Datasheet
175Kb / 6P
   Dual SAW Resonator 433.92/390MHz
logo
Abracon Corporation
ASR418S2 ABRACON-ASR418S2 Datasheet
1Mb / 3P
   SMD ONE PORT SAW RESONATOR
02.21.11
ASR868.35E ABRACON-ASR868.35E Datasheet
1Mb / 3P
   One-Port SMD SAW Resonator
09.22.15
logo
Golledge Electronics Lt...
MA07074 GOLLEDGE-MA07074 Datasheet
142Kb / 3P
   One-Port SAW Resonator 315.0MHz
logo
ECS, Inc.
ECS-SDR1 ECS-ECS-SDR1 Datasheet
106Kb / 1P
   SMD ONE PORT SAW RESONATOR
logo
Abracon Corporation
ASR418S2-T ABRACON-ASR418S2-T Datasheet
1Mb / 3P
   SMD ONE PORT SAW RESONATOR
02.21.11
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com