công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC0150A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TC0150A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Resonator 390 MHz SMD5X5 mm
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0150A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0150A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0150A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0150A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0150A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
FR-71S03-01
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
Approval Sheet For Product Specification
Issued Date:
Product Name: SAW Resonator 390 MHz SMD5X5 mm
TST Parts No.: TC0150A
Customer Parts No.:
Company:
Division:
Approved by :
Date:
Checked by:
Vincent Liu
Approval by:
Francis Chen
Date:
2002/11/27


Số phần tương tự - TC0150A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0151A TAI-SAW-TC0151A Datasheet
278Kb / 3P
   SAW Resonator 390 MHz
TC0152A TAI-SAW-TC0152A Datasheet
321Kb / 4P
   SAW Resonator 803.306 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0153A TAI-SAW-TC0153A Datasheet
319Kb / 4P
   SAW Resonator 801.556 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0154A TAI-SAW-TC0154A Datasheet
338Kb / 4P
   SAW Resonator 916.5 MHz SMD 5X5 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0154A GOLLEDGE-TC0154A Datasheet
75Kb / 4P
   SAW Resonator 916.50MHz
More results

Mô tả tương tự - TC0150A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TD0110A TAI-SAW-TD0110A Datasheet
319Kb / 4P
   SAW Resonator 868.35 MHz SMD5X5
TC0151A TAI-SAW-TC0151A Datasheet
278Kb / 3P
   SAW Resonator 390 MHz
TC0180A TAI-SAW-TC0180A Datasheet
196Kb / 3P
   SAW Resonator 390 MHz
TC0204A TAI-SAW-TC0204A Datasheet
352Kb / 4P
   SAW Resonator 390 MHz
TC0251A TAI-SAW-TC0251A Datasheet
272Kb / 6P
   SAW Resonator 390 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TE0109A TAI-SAW-TE0109A Datasheet
218Kb / 5P
   Dual SAW Resonator 390/315 MHz SMD 5.0X5.0 mm
logo
Abracon Corporation
ASR390E ABRACON-ASR390E Datasheet
681Kb / 1P
   SMD ONE PORT 390 MHz SAW RESONATOR
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC433ID-A TAI-SAW-TC433ID-A Datasheet
378Kb / 5P
   One-Port SAW Resonator 433.42MHz SMD5X5
logo
Murata Manufacturing Co...
RF3606D MURATA-RF3606D Datasheet
581Kb / 10P
   390 MHz SAW Filter
logo
RF Monolithics, Inc
RF3606D RFM-RF3606D Datasheet
581Kb / 10P
   390 MHz SAW Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com