công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC0145A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TC0145A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Resonator 868.35 MHz TO39
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0145A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0145A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0145A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0145A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 3 -
TST DCC
Release document
E.EQUVIRENT CIRCUIT:
One-Port Resonator:
C0
R1 C1
L1
#1
#2
Source Impedance
Load Impedance
50Ω
50Ω
F.FREQUENCY CHARACTERISTICS:
Resonator 868.35MHz Frequency Charactristics (S21)
-25
-20
-15
-10
-5
0
866.85
867.35
867.85
868.35
868.85
869.35
869.85
Frequency (Center Frequency 868.35MHz Span 3MHz)
G. TEST CIRCUIT:
To 50Ω
Network
Analyzer
From 50Ω
Network
Analyzer


Số phần tương tự - TC0145A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0140E TAI-SAW-TC0140E Datasheet
198Kb / 4P
   SAW Resonator 303.875MHz
TC0141A TAI-SAW-TC0141A Datasheet
308Kb / 4P
   SAW Resonator 303.875 MHz SMD 5X5 mm
TC0143A TAI-SAW-TC0143A Datasheet
240Kb / 3P
   SAW Resonator 303.825 MHz TO39
TC0144A TAI-SAW-TC0144A Datasheet
347Kb / 5P
   SAW Resonator 868.35 MHz SMD 5X5 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0144A GOLLEDGE-TC0144A Datasheet
77Kb / 3P
   SAW Resonator 868.350MHz
More results

Mô tả tương tự - TC0145A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3164D-2 MURATA-RO3164D-2_15 Datasheet
100Kb / 2P
   868.35 MHz SAW Resonator
RO3164E-1 MURATA-RO3164E-1_15 Datasheet
100Kb / 2P
   868.35 MHz SAW Resonator
RO3164 MURATA-RO3164 Datasheet
141Kb / 2P
   868.35 MHz SAW Resonator
RO3164A-3 MURATA-RO3164A-3 Datasheet
63Kb / 2P
   868.35 MHz SAW Resonator
RO3164E-3 MURATA-RO3164E-3 Datasheet
431Kb / 2P
   868.35 MHz SAW Resonator
RO3164E-3 MURATA-RO3164E-3_15 Datasheet
208Kb / 2P
   868.35 MHz SAW Resonator
RO3164D-3 MURATA-RO3164D-3 Datasheet
124Kb / 2P
   868.35 MHz SAW Resonator
RO3164E MURATA-RO3164E Datasheet
100Kb / 2P
   868.35 MHz SAW Resonator
RO3164D MURATA-RO3164D_15 Datasheet
206Kb / 3P
   868.35 MHz SAW Resonator
RO3164E MURATA-RO3164E_15 Datasheet
206Kb / 3P
   868.35 MHz SAW Resonator
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com