công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCPL2731M bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HCPL2731M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Input Current High Gain Split Darlington Optocouplers
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HCPL2731M bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HCPL2731M Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
6N138M, 6N139M, HCPL2730M, HCPL2731M Rev. 1.0.2
10
Package Dimensions
Package drawings are provided as a service to customers considering Fairchild components. Drawings may change in any manner
without notice. Please note the revision and/or date on the drawing and contact a Fairchild Semiconductor representative to verify or
obtain the most recent revision. Package specifications do not expand the terms of Fairchild’s worldwide terms and conditions,
specifically the warranty therein, which covers Fairchild products.
Always visit Fairchild Semiconductor’s online packaging area for the most recent package drawings:
http://www.fairchildsemi.com/packaging/
Through Hole
Surface Mount – 0.3" Lead Spacing (Option S)
Note:
All dimensions are in inches (millimeters)
0.4" Lead Spacing (Option TV) (Pending)
8-Pin Surface Mount DIP – Land Pattern
(Option S)
0.200 (5.08)
MAX
0.100 (2.54) TYP
0.022 (0.56)
0.016 (0.41)
0.020 (0.51)
MIN
0.390 (9.91)
0.370 (9.40)
0.270 (6.86)
0.250 (6.35)
3
0.070 (1.78)
0.045 (1.14)
0.156 (3.94)
0.144 (3.68)
2
41
56
7
8
0.300 (7.62)
TYP
0.154 (3.90)
0.120 (3.05)
0.016 (0.40)
0.008 (0.20)
15
° MAX
PIN 1
ID.
0.270 (6.86)
0.250 (6.35)
0.390 (9.91)
0.370 (9.40)
0.022 (0.56)
0.016 (0.41)
0.100 (2.54)
TYP
0.020 (0.51)
MIN
0.070 (1.78)
0.045 (1.14)
0.156 (3.94)
0.144 (3.68)
0.300 (7.62)
TYP
0.405 (10.30)
MAX.
0.315 (8.00)
MIN
0.015 (0.40) MIN
Both Sides
32
1
4
56
7
8
0.016 (0.40)
0.008 (0.20)
PIN 1
ID.
0.200 (5.08)
MAX
0.100 (2.54) TYP
0.022 (0.56)
0.031 (0.78)
0.016 (0.41)
0.020 (0.51)
MIN
0.390 (9.91)
0.370 (9.40)
0.270 (6.86)
0.250 (6.35)
3
0.070 (1.78)
0.156 (3.94)
0.144 (3.68)
0.045 (1.14)
2
41
56
7
8
0.400 (10.16)
TYP
0.154 (3.90)
0.120 (3.05)
0.016 (0.40)
0.008 (0.20)
0
° to 15°
PIN 1
ID.
0.070 (1.78)
0.060 (1.52)
0.030 (0.76)
0.100 (2.54)
0.295 (7.49)
0.415 (10.54)
0.200 (5.08)
MAX


Số phần tương tự - HCPL2731M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL2731M FAIRCHILD-HCPL2731M Datasheet
442Kb / 14P
   Low current ??0.5mA
More results

Mô tả tương tự - HCPL2731M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
6N138 FAIRCHILD-6N138_07 Datasheet
204Kb / 15P
   Low Input Current High Gain Split Darlington Optocouplers
HCPL-0700 FAIRCHILD-HCPL-0700_05 Datasheet
687Kb / 12P
   LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS
HCPL0700 FAIRCHILD-HCPL0700 Datasheet
443Kb / 13P
   Low Input Current High Gain Split Darlington Optocouplers
HCPL-2731 FAIRCHILD-HCPL-2731 Datasheet
561Kb / 15P
   LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS
6N138 FAIRCHILD-6N138 Datasheet
249Kb / 13P
   LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS
logo
QT Optoelectronics
6N138 QT-6N138 Datasheet
236Kb / 12P
   LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL2731SD FAIRCHILD-HCPL2731SD Datasheet
304Kb / 15P
   Low Input Current High Gain Split Darlington Optocouplers
6N138 FAIRCHILD-6N138_06 Datasheet
575Kb / 15P
   Low Input Current High Gain Split Darlington Optocouplers
HCPL-0730 FAIRCHILD-HCPL-0730 Datasheet
272Kb / 12P
   LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS
HCPL-0700 FAIRCHILD-HCPL-0700 Datasheet
275Kb / 12P
   LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com