công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCPL2601M bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HCPL2601M
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Speed 10MBit/s Logic Gate Optocouplers
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HCPL2601M bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HCPL2601M Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HCPL2601M Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HCPL2601M Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HCPL2601M Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HCPL2601M Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HCPL2601M Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor HCPL2601M Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor HCPL2601M Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor HCPL2601M Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
6N137M, HCPL2601M, HCPL2611M, HCPL2630M, HCPL2631M Rev. 1.0.3
9
Package Dimensions
Package drawings are provided as a service to customers considering Fairchild components. Drawings may change in any manner
without notice. Please note the revision and/or date on the drawing and contact a Fairchild Semiconductor representative to verify or
obtain the most recent revision. Package specifications do not expand the terms of Fairchild’s worldwide terms and conditions,
specifically the warranty therein, which covers Fairchild products.
Always visit Fairchild Semiconductor’s online packaging area for the most recent package drawings:
http://www.fairchildsemi.com/packaging/
Through Hole
Surface Mount – 0.3" Lead Spacing (Option S)
Note:
All dimensions are in inches (millimeters)
0.4" Lead Spacing (Option TV) (Pending)
8-Pin Surface Mount DIP – Land Pattern
(Option S)
0.200 (5.08)
MAX
0.100 (2.54) TYP
0.022 (0.56)
0.016 (0.41)
0.020 (0.51)
MIN
0.390 (9.91)
0.370 (9.40)
0.270 (6.86)
0.250 (6.35)
3
0.070 (1.78)
0.045 (1.14)
0.156 (3.94)
0.144 (3.68)
2
41
56
7
8
0.300 (7.62)
TYP
0.154 (3.90)
0.120 (3.05)
0.016 (0.40)
0.008 (0.20)
15
° MAX
PIN 1
ID.
0.270 (6.86)
0.250 (6.35)
0.390 (9.91)
0.370 (9.40)
0.022 (0.56)
0.016 (0.41)
0.100 (2.54)
TYP
0.020 (0.51)
MIN
0.070 (1.78)
0.045 (1.14)
0.156 (3.94)
0.144 (3.68)
0.300 (7.62)
TYP
0.405 (10.30)
MAX.
0.315 (8.00)
MIN
0.015 (0.40) MIN
Both Sides
32
1
4
56
7
8
0.016 (0.40)
0.008 (0.20)
PIN 1
ID.
0.200 (5.08)
MAX
0.100 (2.54) TYP
0.022 (0.56)
0.031 (0.78)
0.016 (0.41)
0.020 (0.51)
MIN
0.390 (9.91)
0.370 (9.40)
0.270 (6.86)
0.250 (6.35)
3
0.070 (1.78)
0.156 (3.94)
0.144 (3.68)
0.045 (1.14)
2
41
56
7
8
0.400 (10.16)
TYP
0.154 (3.90)
0.120 (3.05)
0.016 (0.40)
0.008 (0.20)
0
° to 15°
PIN 1
ID.
0.070 (1.78)
0.060 (1.52)
0.030 (0.76)
0.100 (2.54)
0.295 (7.49)
0.415 (10.54)
0.200 (5.08)
MAX


Số phần tương tự - HCPL2601M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
HCPL2601M ONSEMI-HCPL2601M Datasheet
644Kb / 18P
   8-Pin DIP High-Speed 10 MBit/s Logic Gate Optocouplers
June, 2021 ??Rev. 2
More results

Mô tả tương tự - HCPL2601M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
6N137 FAIRCHILD-6N137_08 Datasheet
322Kb / 12P
   High Speed 10MBit/s Logic Gate Optocouplers
logo
Guangdong Youtai Semico...
6N137 UMW-6N137 Datasheet
919Kb / 10P
   Logic Gate Optocouplers High Speed 10MBit/s
logo
CT Micro International ...
6N137 CTMICRO-6N137 Datasheet
1Mb / 16P
   10MBit/s High Speed Logic Gate Optocoupler
CT2601 CTMICRO-CT2601 Datasheet
1Mb / 16P
   10MBit/s High Speed Logic Gate Optocoupler
logo
Everlight Electronics C...
EL06XX EVERLIGHT-EL06XX Datasheet
436Kb / 14P
   8 PIN SOP HIGH SPEED 10MBit/s LOGIC GATE
EL26XX EVERLIGHT-EL26XX Datasheet
1Mb / 15P
   8 PIN DIP HIGH SPEED 10MBit/s LOGIC GATE
6N137 EVERLIGHT-6N137 Datasheet
1Mb / 15P
   8 PIN DIP HIGH SPEED 10MBit/s LOGIC GATE
logo
CT Micro International ...
CTS600 CTMICRO-CTS600 Datasheet
1Mb / 13P
   SDIP-6 10Mbit/s High Speed Logic Gate Optocoupler
logo
List of Unclassifed Man...
MCL2630 ETC-MCL2630 Datasheet
252Kb / 4P
   DUAL 10MBIT/S LOGIC GATE
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL0637R2 FAIRCHILD-HCPL0637R2 Datasheet
3Mb / 18P
   High Speed-10 MBit/s Logic Gate Optocouplers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com