công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RZR040P01 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm

tên linh kiện RZR040P01
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5V Drive Pch MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RZR040P01 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm

  RZR040P01 Datasheet HTML 1Page - Rohm RZR040P01 Datasheet HTML 2Page - Rohm RZR040P01 Datasheet HTML 3Page - Rohm RZR040P01 Datasheet HTML 4Page - Rohm RZR040P01 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
3/4
www.rohm.com
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2009.06 - Rev.A
Data Sheet
RZR040P01
Electrical characteristics curves
0.01
0.1
1
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
VGS=0V
Pulsed
Ta=125°C
Ta=75°C
Ta=25°C
Ta= -25°C
0
2
4
6
8
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
VGS= -1.2V
VGS= -1.3V
Ta=25°C
Pulsed
VGS= -1.5V
VGS= -4.5V
VGS= -2.5V
VGS= -1.8V
0
2
4
6
8
10
02
4
6
8
10
VGS= -1.1V
Ta=25°C
Pulsed
VGS= -4.5V
VGS= -2.5V
VGS= -1.8V
VGS= -1.5V
VGS= -1.2V
1
10
100
1000
0.1
1
10
VGS= -1.5V
Pulsed
Ta=125°C
Ta=75°C
Ta=25°C
Ta= -25°C
0.001
0.01
0.1
1
10
0
0.5
1
1.5
2
VDS= -6V
Pulsed
Ta= 125°C
Ta= 75°C
Ta= 25°C
Ta= - 25°C
1
10
100
1000
0.1110
Ta=25°C
Pulsed
VGS= -4.5V
VGS= -2.5V
VGS= -1.8V
VGS= -1.5V
1
10
100
1000
0.1110
VGS= -2.5V
Pulsed
Ta=125°C
Ta=75°C
Ta=25°C
Ta= -25°C
1
10
100
1000
0.1
1
10
VGS= -4.5V
Pulsed
Ta=125°C
Ta=75°C
Ta=25°C
Ta= -25°C
1
10
100
1000
0.1110
VGS= -1.8V
Pulsed
Ta=125°C
Ta=75°C
Ta=25°C
Ta= -25°C
Fig.1 Typical output characteristics(Ⅰ)
Fig.2 Typical output characteristics(Ⅱ)
Fig.3 Typical Transfer Characteristics
Fig.4 Static Drain-Source On-State
Resistance vs. Drain Current(Ⅰ)
Fig.5 Static Drain-Source On-State
Resistance vs. Drain Current(Ⅱ)
Fig.6 Static Drain-Source On-State
Resistance vs. Drain Current(Ⅲ)
Fig.7 Static Drain-Source On-State
Resistance vs. Drain Current(Ⅳ)
Fig.9 Reverse Drain Current
vs. Sourse-Drain Voltage
Fig.8 Static Drain-Source On-State
Resistance vs. Drain Current(Ⅴ)
DRAIN CURRENT : -ID[A]
DRAIN CURRENT : -ID[A]
DRAIN-SOURCE VOLTAGE : -VDS[V]
DRAIN-SOURCE VOLTAGE : -VDS[V]
GATE-SOURCE VOLTAGE : -VGS[V]
DRAIN-CURRENT : -ID[A]
DRAIN-CURRENT : -ID[A]
DRAIN-CURRENT : -ID[A]
SOURCE-DRAIN VOLTAGE : -VSD [V]


Số phần tương tự - RZR040P01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
RZR040P01TL VBSEMI-RZR040P01TL Datasheet
496Kb / 9P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - RZR040P01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
TT8J11 ROHM-TT8J11 Datasheet
1Mb / 7P
   1.5V Drive Pch Pch MOSFET
TT8J1 ROHM-TT8J1_09 Datasheet
230Kb / 6P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
QS8J12 ROHM-QS8J12 Datasheet
1Mb / 7P
   1.5V Drive Pch Pch MOSFET
TT8J13 ROHM-TT8J13 Datasheet
1Mb / 7P
   1.5V Drive Pch Pch MOSFET
QS6J11 ROHM-QS6J11 Datasheet
227Kb / 5P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
QS8J1 ROHM-QS8J1 Datasheet
190Kb / 6P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
US6J11 ROHM-US6J11_09 Datasheet
239Kb / 5P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
TT8J21 ROHM-TT8J21_09 Datasheet
201Kb / 6P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
QS8J11 ROHM-QS8J11 Datasheet
1Mb / 7P
   1.5V Drive Pch Pch MOSFET
RZL025P01 ROHM-RZL025P01 Datasheet
209Kb / 6P
   1.5V Drive Pch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com