công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4004 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Won-Top Electronics

tên linh kiện 1N4004
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A SILICON RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics

1N4004 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Won-Top Electronics

  1N4004 Datasheet HTML 1Page - Won-Top Electronics 1N4004 Datasheet HTML 2Page - Won-Top Electronics 1N4004 Datasheet HTML 3Page - Won-Top Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1N4001 – 1N4007
2 of 3
© 2002 Won-Top Electronics
40
60
80
100
120
140
160
180
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
T , AMBIENT TEMPERATURE (ºC)
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
A
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 4 Typical Junction Capacitance
R
1.0
10
100
1.0
10
100
T = 25ºC
j
f = 1MHz
1.0
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Max Non-Repetitive Peak Fwd Surge Current
8.3ms Single half sine-wave
JEDEC Method
40
30
20
0
10
50
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.01
0.1
1.0
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Characteristics
F
T = 25ºC
PULSE WIDTH = 300µs
2% DUTY CYCLE
j
10


Số phần tương tự - 1N4004

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1N4004 PANJIT-1N4004 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N4004 EIC-1N4004 Datasheet
54Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER DIODES
logo
Pan Jit International I...
1N4004 PANJIT-1N4004 Datasheet
96Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Central Semiconductor C...
1N4004 CENTRAL-1N4004 Datasheet
72Kb / 2P
   AMP SILICON RECTIFIER
logo
Guangdong Juxing Electr...
1N4004 JUXING-1N4004 Datasheet
1Mb / 2P
   SILICON RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N4004

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N4001 ZSELEC-1N4001 Datasheet
116Kb / 2P
   1.0A SILICON RECTIFIER
logo
Won-Top Electronics
BY133 WTE-BY133 Datasheet
47Kb / 3P
   1.0A SILICON RECTIFIER
1A1 WTE-1A1 Datasheet
54Kb / 3P
   1.0A MINIATURE SILICON RECTIFIER
logo
SMC Diode Solutions Co....
BY133 SMCDIODE-BY133 Datasheet
326Kb / 4P
   BY133 1.0A SILICON RECTIFIER
Rev. C
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
1A7 GXELECTRONICS-1A7 Datasheet
314Kb / 2P
   1.0A MINIATURE SILICON RECTIFIER
logo
TAITRON Components Inco...
1N4001G TAITRON-1N4001G Datasheet
170Kb / 4P
   1.0A GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
1N4001 DIODES-1N4001 Datasheet
59Kb / 2P
   1.0A RECTIFIER
DS28002 Rev. E-2
1N4001 DIODES-1N4001_1 Datasheet
74Kb / 3P
   1.0A RECTIFIER
DS28002 Rev. 7 - 2
1N4001 DIODES-1N4001_15 Datasheet
55Kb / 3P
   1.0A RECTIFIER
1N4001 DIODES-1N4001_2 Datasheet
55Kb / 3P
   1.0A RECTIFIER
DS28002 Rev. 8 - 2
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com