công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1121A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1121A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1902MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1121A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1121A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1121A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1121A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1121A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1121A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1121A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1121A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3
TST DCC
Release document
C.OUTLINE DRAWING:
: Year/Month Code (Follow the table)
Year/Month
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2005
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
2006
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
2007
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
2008
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
2009
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
2010
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
D. MEASUREMENT CIRCUIT:
200 Ω
22nH
T
top view
bottom view
side view
C : Unbalance Input
A,E : Balance Output
B,D : Ground
Unit : mm
C
D
E
B
A


Số phần tương tự - TA1121A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1121A GOLLEDGE-TA1121A Datasheet
147Kb / 6P
   SAW Filter 1902.0MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1121A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39_10 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
logo
TDK Electronics
B39831B8304P810 TDK-B39831B8304P810 Datasheet
202Kb / 7P
   SAW Components SAW Filter
B39202B9477P810 TDK-B39202B9477P810 Datasheet
205Kb / 8P
   SAW Components SAW Filter
B39431B3732H110 TDK-B39431B3732H110 Datasheet
109Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
B39321B3722U410 TDK-B39321B3722U410 Datasheet
91Kb / 8P
   SAW Components SAW filter
B39431B3935H110 TDK-B39431B3935H110 Datasheet
114Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
B39232B3526U510 TDK-B39232B3526U510 Datasheet
128Kb / 9P
   SAW Components SAW filter
B39272B4329P810 TDK-B39272B4329P810 Datasheet
94Kb / 8P
   SAW Components SAW filter
B39202B9467P810 TDK-B39202B9467P810 Datasheet
116Kb / 8P
   SAW Components SAW filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com