công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU21008MUV bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Rohm

tên linh kiện BU21008MUV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Capacitive Sensor Switch Control IC
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU21008MUV bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Rohm

Back Button BU21008MUV Datasheet HTML 3Page - Rohm BU21008MUV Datasheet HTML 4Page - Rohm BU21008MUV Datasheet HTML 5Page - Rohm BU21008MUV Datasheet HTML 6Page - Rohm BU21008MUV Datasheet HTML 7Page - Rohm BU21008MUV Datasheet HTML 8Page - Rohm BU21008MUV Datasheet HTML 9Page - Rohm BU21008MUV Datasheet HTML 10Page - Rohm BU21008MUV Datasheet HTML 11Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
BU21008MUV
Technical Note
7/16
www.rohm.com
2009.04 - Rev.B
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Register map
Address
Register name
R/W
Length
Explanation
1*h
SENS_DATA
R
1byte / channel
Sensor output data. One for each channel.
32h, 33h
BTN
R
2byte
Button On/Off.
35h
BTN_STATE
R
1byte
Button state data.
4*h
OFFSET
R
1byte / channel
Offset correction data. One for each channel.
60h, 61h
GES_VEL
R
2byte
Gesture duration.
62h
GES_DIR
R
1byte
Gesture direction.
E0h
FEAD_CTL
W
1byte
PWM control setting.
E1h
FEAD_CLK
W
1byte
PWM clock setting.
E2h
GES_CLR
W
1byte
Gesture clear control.
E3h
GES_CTL
W
1byte
Gesture control.
E4h
GES_CLK
W
1byte
Gesture clock setting.
E5h
GES_TIMEOUT
W
1byte
Gesture time-out data setting.
E6h
GES_TEST
W
1byte
Gesture test function.
EEh
CALIB
W
1byte
Soft calibration execution.
EFh
DONE
W
1byte
Setting done command.
F0h, F1h
SENS_CH
W
2byte
Sensor channel enables.
F2h
LED_CH
W
1byte
LED channel enables.
F3h, F4h
IDLE_CH
W
2byte
Idle mode release control.
F5h
LED_LINK
W
1byte
LED linkage to sensor input.
F6h
TIMES
W
1byte
Defines the sampling interval and number of samples
required to recognize a button press.
F7h
TH_ON2
W
1byte
A second threshold value in the detection of a button going
from OFF state to ON state.
F8h, F9h
TH_ON2_CH
W
2byte
Per channel selection of whether to use TH_ON or TH_ON2.
FAh
CMD
W
1byte
Simultaneous press and idle mode entry.
FBh
GAIN_FILTER
W
1byte
Gain setting, filter function.
FCh
TH_ON
W
1byte
A threshold value in the detection of a button going from OFF
state to ON state.
FDh
TH_OFF
W
1byte
A threshold value in the detection of a button going from ON
state to OFF state.
FEh
DLED
W
1byte
Register to allow simple writing to LEDs.


Số phần tương tự - BU21008MUV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU21009MUV ROHM-BU21009MUV Datasheet
331Kb / 14P
   Capacitive Sensor Switch Control IC
More results

Mô tả tương tự - BU21008MUV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU21050FS ROHM-BU21050FS Datasheet
315Kb / 8P
   Capacitive Sensor Switch Control IC
BU21010MUV ROHM-BU21010MUV Datasheet
342Kb / 15P
   Capacitive Sensor Switch Control IC
BU21051FS ROHM-BU21051FS Datasheet
274Kb / 7P
   Capacitive Sensor Switch Control IC
BU21009MUV ROHM-BU21009MUV Datasheet
331Kb / 14P
   Capacitive Sensor Switch Control IC
BU21077MUV ROHM-BU21077MUV Datasheet
1Mb / 16P
   Capacitive Switch Controller IC
BU21180FS ROHM-BU21180FS Datasheet
3Mb / 44P
   Capacitive Switch Controller IC
BU21170MUV ROHM-BU21170MUV Datasheet
2Mb / 33P
   Capacitive Switch Controller IC
BU21181FS ROHM-BU21181FS Datasheet
2Mb / 46P
   Capacitive Switch Controller IC
18.Dec.2019 Rev.001
logo
Renesas Technology Corp
ZSSC3230 RENESAS-ZSSC3230 Datasheet
1Mb / 39P
   Capacitive Sensor Signal Conditioner IC
logo
Micro Analog systems
MAS6512 MAS-MAS6512 Datasheet
293Kb / 12P
   Capacitive Sensor Signal Interface IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com