công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU16020KV bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Rohm

tên linh kiện BU16020KV
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 for input 1 output switch with Termination sense non correspondence
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU16020KV bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Rohm

Back Button BU16020KV Datasheet HTML 3Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 4Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 5Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 6Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 7Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 8Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 9Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 10Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 11Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
Technical Note
7/19
BU16027KV
www.rohm.com
2009.05 - Rev.D
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
●SOURCE SELECTION LOOKUP TABLE
CONTROL PINS
I/O SELECTED
HOT PLUG DETECT STATUS
HPD_SINK
S1
S2
Y/Z
SCL_SINK
SDA_SINK
HPD1
HPD2
HPD3
H/L
H
H
A1/B1
Terminations of A2/B2
and A3/B3 are
disconnected
SCL1
SDA1
HPD
_SINK
L
L
H/L
L
H
A2/B2
Terminations of A1/B1
and A3/B3 are
disconnected
SCL2
SDA2
L
HPD
_SINK
L
H/L
L
L
A3/B3
Terminations of A1/B1
and A2/B2 are
disconnected
SCL3
SDA3
L
L
HPD
_SINK
H/L
H
L
None (Z)
All terminations are
disconnected
None (Z)
Are pulled HIGH by
external pull-up
termination
HPD
_SINK
HPD
_SINK
HPD
_SINK
(1)H: Logic high; L: Logic low; X: Don't care; Z: High impedance
Figure 4-2 Supply voltage(Vcc) vs. Supply current(Icc) [S1=H,S2=L]


Số phần tương tự - BU16020KV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU16020KV ROHM-BU16020KV Datasheet
596Kb / 19P
   2 for input 1 output switch with Termination sense correspondence (Sync with HPD_SINK)
BU16020KV ROHM-BU16020KV Datasheet
658Kb / 20P
   3 for input 1 output switch with Termination sense correspondence
BU16020KV ROHM-BU16020KV Datasheet
485Kb / 18P
   1 for input 1 output buffer with Termination sense correspondence
More results

Mô tả tương tự - BU16020KV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU16018KV ROHM-BU16018KV Datasheet
658Kb / 20P
   3 for input 1 output switch with Termination sense correspondence
BU16024KV ROHM-BU16024KV Datasheet
485Kb / 18P
   1 for input 1 output buffer with Termination sense correspondence
BU16006KV ROHM-BU16006KV Datasheet
596Kb / 19P
   2 for input 1 output switch with Termination sense correspondence (Sync with HPD_SINK)
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM1111 MITSUMI-MM1111 Datasheet
231Kb / 10P
   2-Input 1-Output Video Switch / 3-Input 1-Output Video Switch
logo
New Japan Radio
NJM2535 NJRC-NJM2535 Datasheet
196Kb / 4P
   3-INPUT 1-OUTPUT VIDEO SWITCH??????
NJM2534 NJRC-NJM2534 Datasheet
175Kb / 4P
   3-INPUT 1-OUTPUT VIDEO SWITCH????
NJM2521 NJRC-NJM2521 Datasheet
127Kb / 3P
   3-INPUT 1-OUTPUT AUDIO SWITCH?
logo
Adels-Contact
979V43T5 ADELS-979V43T5 Datasheet
123Kb / 1P
   Switch Distributor, 1 Input/3 Output Terminals
12/11/2019
979V43T3 ADELS-979V43T3 Datasheet
124Kb / 1P
   Switch Distributor, 1 Input/3 Output Terminals
12/11/2019
979V43T2 ADELS-979V43T2 Datasheet
123Kb / 1P
   Switch Distributor, 1 Input/3 Output Terminals
12/11/2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com