công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU16020KV bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Rohm

tên linh kiện BU16020KV
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 for input 1 output buffer with Termination sense correspondence
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU16020KV bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Rohm

Back Button BU16020KV Datasheet HTML 3Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 4Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 5Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 6Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 7Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 8Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 9Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 10Page - Rohm BU16020KV Datasheet HTML 11Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
Technical Note
7/17
BU16024KV
www.rohm.com
2009.05 - Rev.D
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
●ERECTRICAL SPECIFICATIONS
1.) ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
(1)
※70mm×70mm×1.6mm glass epoxy board mount.(Reverse Cu occupation rate:15mm×15mm)
When it’s used by than Ta=25℃, it’s reduced by 12mW/℃.
2.) RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
SYMBOL
PARAMETER
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
VCC
Supply voltage
3.0
3.3
3.6
V
TA
Operating free-air temperature
0
-
70
TMDS DIFFERENTIAL PINS (A/B)
VID
Receiver peak-to-peak differential input voltage
150
-
1560
mVp-p
VIC
Input common mode voltage
VCC-0.6
-
VCC+0.01
V
RVSADJ
Resistor for TMDS compliant voltage swing range
4.6
4.64
4.68
k
AVCC
TMDS output termination voltage, see Figure 5-1
3
3.3
3.6
V
RT
Termination resistance, see Figure 5-1
45
50
55
Signaling rate
0
-
2.25
Gbps
STATUS(HPD_SINK)
VIH
LVTTL High-level input voltage
2.4
-
5.5
V
VIL
LVTTL Low-level input voltage
GND
-
0.8
V
DDC PINS (SCL_SINK, SDA_SINK,SDA,SCL)
VI(DDC)
Input voltage
GND
-
5.5
V
ITEM
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Supply voltage
(Vcc)
-0.3
-
4.0
V
SCL,
SCL_SINK,
SDA,
SDA_SINK,
HPD_SINK input voltage
-0.3
-
6.0
V
Differential input voltage
2.5
-
4
V
PRE, I
2CEN, SELREF, OEB input voltage
-0.3
-
4
V
Power dissipation
-
-
1200 ※1
mW
Storage temperature range
-55
-
125


Số phần tương tự - BU16020KV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU16020KV ROHM-BU16020KV Datasheet
596Kb / 19P
   2 for input 1 output switch with Termination sense correspondence (Sync with HPD_SINK)
BU16020KV ROHM-BU16020KV Datasheet
658Kb / 20P
   3 for input 1 output switch with Termination sense correspondence
BU16020KV ROHM-BU16020KV Datasheet
651Kb / 20P
   3 for input 1 output switch with Termination sense non correspondence
More results

Mô tả tương tự - BU16020KV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU16018KV ROHM-BU16018KV Datasheet
658Kb / 20P
   3 for input 1 output switch with Termination sense correspondence
BU16027KV ROHM-BU16027KV Datasheet
651Kb / 20P
   3 for input 1 output switch with Termination sense non correspondence
BU16006KV ROHM-BU16006KV Datasheet
596Kb / 19P
   2 for input 1 output switch with Termination sense correspondence (Sync with HPD_SINK)
BU16025MUV ROHM-BU16025MUV_11 Datasheet
427Kb / 17P
   1 for input 1 output buffer (Sync with OE)
logo
Micrel Semiconductor
SY58035U MICREL-SY58035U Datasheet
103Kb / 11P
   4.5GHz, 1:6 LVPECL FANOUT BUFFER WITH 2:1 MUX INPUT AND INTERNAL TERMINATION
SY58035U MICREL-SY58035U_10 Datasheet
487Kb / 11P
   4.5GHz, 1:6 LVPECL FANOUT BUFFER WITH 2:1 MUX INPUT AND INTERNAL TERMINATION
SY58012U MICREL-SY58012U_08 Datasheet
132Kb / 9P
   5GHz, 1:2 LVPECL FANOUT BUFFER/TRANSLATOR WITH INTERNAL INPUT TERMINATION
SY58012U MICREL-SY58012U Datasheet
118Kb / 9P
   5GHz, 1:2 LVPECL FANOUT BUFFER/TRANSLATOR WITH INTERNAL INPUT TERMINATION
SY58036U MICREL-SY58036U Datasheet
104Kb / 11P
   6GHz, 1:6 400mV LVPECL FANOUT BUFFER WITH 2:1 MUX INPUT AND INTERNAL TERMINATION
SY58036U MICREL-SY58036U_10 Datasheet
655Kb / 11P
   6GHz, 1:6 400mV LVPECL FANOUT BUFFER WITH 2:1 MUX INPUT AND INTERNAL TERMINATION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com