công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU16024KV bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện BU16024KV
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 for input 1 output buffer with Termination sense correspondence
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU16024KV bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  BU16024KV Datasheet HTML 1Page - Rohm BU16024KV Datasheet HTML 2Page - Rohm BU16024KV Datasheet HTML 3Page - Rohm BU16024KV Datasheet HTML 4Page - Rohm BU16024KV Datasheet HTML 5Page - Rohm BU16024KV Datasheet HTML 6Page - Rohm BU16024KV Datasheet HTML 7Page - Rohm BU16024KV Datasheet HTML 8Page - Rohm BU16024KV Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 18 page
background image
Technical Note
4/17
BU16024KV
www.rohm.com
2009.05 - Rev.D
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
●PIN EXPLANATION
1). PIN ASSIGNMENT
(TOP VIEW)
16024KV
(48-pin VQFP)
39
48
47
46
45
44
43
42
41
40
22
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
23
37
38
NC
Vcc
Z3
GND
Z2
Vcc
Z1
Y3
Y2
Y1
HPD_SINK
GND
NC
Vcc
B13
GND
B12
Vcc
B11
A13
A12
A11
HPD
GND
Figure 3-1 Pin Location


Số phần tương tự - BU16024KV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU16024KV ROHM-BU16024KV Datasheet
596Kb / 19P
   2 for input 1 output switch with Termination sense correspondence (Sync with HPD_SINK)
BU16024KV ROHM-BU16024KV Datasheet
658Kb / 20P
   3 for input 1 output switch with Termination sense correspondence
BU16024KV ROHM-BU16024KV Datasheet
651Kb / 20P
   3 for input 1 output switch with Termination sense non correspondence
BU16024KV ROHM-BU16024KV Datasheet
557Kb / 20P
   HDMI Switch ICs
BU16024KV-E2 ROHM-BU16024KV-E2 Datasheet
557Kb / 20P
   HDMI Switch ICs
More results

Mô tả tương tự - BU16024KV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU16018KV ROHM-BU16018KV Datasheet
658Kb / 20P
   3 for input 1 output switch with Termination sense correspondence
BU16027KV ROHM-BU16027KV Datasheet
651Kb / 20P
   3 for input 1 output switch with Termination sense non correspondence
BU16006KV ROHM-BU16006KV Datasheet
596Kb / 19P
   2 for input 1 output switch with Termination sense correspondence (Sync with HPD_SINK)
BU16025MUV ROHM-BU16025MUV_11 Datasheet
427Kb / 17P
   1 for input 1 output buffer (Sync with OE)
logo
Micrel Semiconductor
SY58035U MICREL-SY58035U Datasheet
103Kb / 11P
   4.5GHz, 1:6 LVPECL FANOUT BUFFER WITH 2:1 MUX INPUT AND INTERNAL TERMINATION
SY58035U MICREL-SY58035U_10 Datasheet
487Kb / 11P
   4.5GHz, 1:6 LVPECL FANOUT BUFFER WITH 2:1 MUX INPUT AND INTERNAL TERMINATION
SY58012U MICREL-SY58012U_08 Datasheet
132Kb / 9P
   5GHz, 1:2 LVPECL FANOUT BUFFER/TRANSLATOR WITH INTERNAL INPUT TERMINATION
SY58012U MICREL-SY58012U Datasheet
118Kb / 9P
   5GHz, 1:2 LVPECL FANOUT BUFFER/TRANSLATOR WITH INTERNAL INPUT TERMINATION
SY58036U MICREL-SY58036U Datasheet
104Kb / 11P
   6GHz, 1:6 400mV LVPECL FANOUT BUFFER WITH 2:1 MUX INPUT AND INTERNAL TERMINATION
SY58036U MICREL-SY58036U_10 Datasheet
655Kb / 11P
   6GHz, 1:6 400mV LVPECL FANOUT BUFFER WITH 2:1 MUX INPUT AND INTERNAL TERMINATION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com