công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1087A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1087A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 455 MHz
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1087A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1087A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1087A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1087A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1087A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1087A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1087A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3
TST DCC
Release document
D.OUTLINE DRAWING:
E. PCB Footprint:


Số phần tương tự - TA1087A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1087A GOLLEDGE-TA1087A Datasheet
83Kb / 6P
   SAW Filter 455MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1087A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1258A TAI-SAW-TA1258A Datasheet
453Kb / 8P
   SAW Filter 455 MHz
TB0267A TAI-SAW-TB0267A Datasheet
372Kb / 6P
   SAW Filter 455 MHz
logo
API Technologies Corp
SF0455BA03134S APITECH-SF0455BA03134S Datasheet
158Kb / 3P
   455 MHz SAW Filter 30 MHz Bandwidth
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF0455BA03134S SPECTRUM-SF0455BA03134S Datasheet
158Kb / 3P
   455 MHz SAW Filter 30 MHz Bandwidth
logo
KR Electronics, Inc.
3012-455 KR-3012-455 Datasheet
97Kb / 3P
   455 MHz Bandpass Filter
3017-SMA KR-3017-SMA Datasheet
100Kb / 3P
   455 MHz Bandpass Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0280A TAI-SAW-TC0280A Datasheet
332Kb / 5P
   SAW Resonator 455 MHz SMD3.8X3.8 mm
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
logo
KR Electronics, Inc.
3017 KR-3017 Datasheet
48Kb / 3P
   455 MHz Bandpass
logo
API Technologies Corp
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
   SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com