công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1077A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1077A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1420 MHz
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1077A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1077A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1077A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1077A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1077A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1077A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1077A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1077A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1077A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3
TST DCC
Release document
C.OUTLINE DRAWING:
: Year Code (2006->6, …, 2009->9)
: Date Code (W01->A,…W26->Z,…W52->z)
D. MEASUREMENT CIRCUIT:
B : Outout
E, G : Balance Input
A,C,D,F,H : Ground
Unit : mm
50Ω
200Ω
22nH
2.5nH


Số phần tương tự - TA1077A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1077A GOLLEDGE-TA1077A Datasheet
85Kb / 7P
   SAW Filter 1420MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1077A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2494A TAI-SAW-TA2494A Datasheet
841Kb / 7P
   SAW Filter 1420 MHz
TA0890A TAI-SAW-TA0890A Datasheet
361Kb / 9P
   SAW Filter 1420 MHz
TA1077B TAI-SAW-TA1077B Datasheet
365Kb / 8P
   SAW Filter 1420 MHz
TA0890B TAI-SAW-TA0890B Datasheet
388Kb / 9P
   SAW Filter 1420 MHz
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
   SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
   63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
logo
API Technologies Corp
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
   185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
SF0243BA03287S APITECH-SF0243BA03287S Datasheet
1Mb / 3P
   SAW Filter 243 MHz SAW Bandpass Filter, 0.1 MHz Bandwidth
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
   96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com