công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1021A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1021A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1575 MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1021A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1021A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1021A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1021A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1021A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1021A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1021A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1021A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
6
TST DCC
Release document
G. PACKING:
1. REEL DIMENSION
(Reel Count : 7”=1000 ; 13”=3000 )
2.TAPE DIMENSION


Số phần tương tự - TA1021A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1021A GOLLEDGE-TA1021A Datasheet
88Kb / 6P
   SAW Filter 1575MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1021A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RF Monolithics, Inc
SF1186B-4 RFM-SF1186B-4 Datasheet
144Kb / 4P
   1575 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1318A TAI-SAW-TA1318A Datasheet
456Kb / 6P
   SAW Filter 1575 MHz
TA1190A TAI-SAW-TA1190A Datasheet
371Kb / 8P
   SAW Filter 1575 MHz
TA2075A TAI-SAW-TA2075A Datasheet
302Kb / 7P
   SAW Filter 1575 MHz
TA2020A TAI-SAW-TA2020A Datasheet
219Kb / 6P
   SAW Filter 1575 MHz
logo
Integrated Circuit Syst...
SF1575BA02505S ICST-SF1575BA02505S Datasheet
81Kb / 3P
   1575 MHz SAW Filter 2.4 MHz Bandwidth
logo
API Technologies Corp
SF1575BA02505S APITECH-SF1575BA02505S Datasheet
87Kb / 3P
   1575 MHz SAW Filter 2.4 MHz Bandwidth
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF1575BA02505S SPECTRUM-SF1575BA02505S Datasheet
87Kb / 3P
   1575 MHz SAW Filter 2.4 MHz Bandwidth
logo
Dielectric Laboratories...
B016MD5S DILABS-B016MD5S Datasheet
644Kb / 2P
   1575 MHz Bandpass Filter
logo
TriQuint Semiconductor
880404 TRIQUINT-880404_15 Datasheet
113Kb / 5P
   1575 MHz BAW Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com