công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1018A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1018A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 869 MHz
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1018A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1018A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1018A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1018A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1018A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1018A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1018A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 869 MHz
MODEL NO.: TA1018A
REV. NO.:1
A. MAXIMUM RATING:
1.Input Power Level: 10 dBm
2.DC voltage: 5 V
3.Operating Temperature: -10
°C to +60°C
4.Storage Temperature: -40
°C to +85°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Item
Unit
Min.
Type.
Max.
Center frequency
Fc
MHz
-
869
-
Insertion Loss
868~870 MHz
IL
dB
-
2.4
3.0
Amplitude ripple
868~870 MHz
dB
-
0.9
1.0
VSWR
868 ~ 870 MHz
-
-
1.7
2.2
Attenuation:(Reference level from 0 dB)
0.3 ~ 846.4 MHz
846.4 ~ 853.5 MHz
884 ~ 898 MHz
898 ~ 1200 MHz
1200 ~ 2000 MHz
dB
dB
dB
dB
dB
40
20
20
40
40
48
28
25
50
44
-
-
-
-
-
Source impedance
Zs
-
50
-
Load impedance
ZL
-
50
-
Note1: No matching network required for operation at 50
Ω.
C. MEASUREMENT CIRCUIT:
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering
50Ω
HP Network analyzer
50Ω
SAW Filter
B
E
A,C,D,F


Số phần tương tự - TA1018A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1018A GOLLEDGE-TA1018A Datasheet
146Kb / 6P
   SAW Filter: 869.0MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1018A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2381A TAI-SAW-TA2381A Datasheet
506Kb / 7P
   SAW Filter 869 MHz
TA2090A TAI-SAW-TA2090A Datasheet
404Kb / 6P
   SAW Filter 869 MHz
TA0977A TAI-SAW-TA0977A Datasheet
396Kb / 6P
   SAW Filter 869 MHz
TA0977B TAI-SAW-TA0977B Datasheet
151Kb / 6P
   SAW Filter 869 MHz
TA0704A TAI-SAW-TA0704A Datasheet
364Kb / 6P
   SAW Filter 869 MHz
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF0869BA02503S SPECTRUM-SF0869BA02503S Datasheet
201Kb / 3P
   869 MHz SAW Filter 10 MHz Bandwidth
SF0869BA02504S SPECTRUM-SF0869BA02504S Datasheet
133Kb / 3P
   869 MHz SAW Filter 12 MHz Bandwidth
logo
API Technologies Corp
SF0869BA02504S APITECH-SF0869BA02504S Datasheet
133Kb / 3P
   869 MHz SAW Filter 12 MHz Bandwidth
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF0869BA02618S SPECTRUM-SF0869BA02618S Datasheet
121Kb / 3P
   869 MHz SAW Filter 2 MHz Bandwidth
SF0869BA02656S SPECTRUM-SF0869BA02656S Datasheet
146Kb / 3P
   869 MHz SAW Filter 6 MHz Bandwidth
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com