công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0997A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0997A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 403.5 MHz
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0997A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0997A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0997A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0997A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0997A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0997A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0997A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0997A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0997A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3
TST DCC
Release document
C.OUTLINE DRAWING:
D. MEASUREMENT CIRCUIT:
1 : Output
2 : Output
5: Input
6: Input RF Return
3,4,7,8: Ground
: Date Code (W01->A, W02->B,…,W52->z)
200 Ω
200 Ω


Số phần tương tự - TA0997A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0997A GOLLEDGE-TA0997A Datasheet
127Kb / 7P
   SAW Filter 403.5MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0997A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RF Monolithics, Inc
RF3607D RFM-RF3607D Datasheet
507Kb / 10P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1774A TAI-SAW-TA1774A Datasheet
688Kb / 8P
   SAW Filter 403.5 MHz
logo
RF Monolithics, Inc
RF1419D RFM-RF1419D Datasheet
80Kb / 3P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
Murata Manufacturing Co...
RF1419D MURATA-RF1419D Datasheet
73Kb / 3P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
856990 TRIQUINT-856990_15 Datasheet
636Kb / 6P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1135B TAI-SAW-TA1135B Datasheet
245Kb / 6P
   SAW Filter 403.5 MHz
TA1940A TAI-SAW-TA1940A Datasheet
471Kb / 7P
   SAW Filter 403.5 MHz
TA1994A TAI-SAW-TA1994A Datasheet
330Kb / 6P
   SAW Filter 403.5 MHz
logo
Murata Manufacturing Co...
RF3607D MURATA-RF3607D Datasheet
507Kb / 10P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1135A TAI-SAW-TA1135A Datasheet
427Kb / 6P
   SAW Filter 403.5 MHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com