công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0997A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0997A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 403.5 MHz
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0997A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0997A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0997A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0997A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0997A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0997A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0997A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0997A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0997A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 403.5 MHz
MODEL NO.:TA0997A
REV. NO.:1
A. MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 17 dBm
2. DC Voltage : 3V
3. Operating Temperature: +20°C to +50°C
4. Storage Temperature: -55°C to +85°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Item
Unit
Min.
Typ.
Max.
Note
Center Frequency
Fc
MHz
-
403.5
-
-
Min. Insertion loss (402~405MHz)
IL
dB
-
1.8
2.5
-
Amplitude Ripple (402 ~ 405 MHz)
dB
-
0.75
1.2
-
Bandwidth
MHz
3
5
10
-
VSWR (402~405 MHz)
-
1.6
2.1
-
Attenuation (Reference level from 0 dB)
0.3 ~ 359
MHz
dB
50
55
-
-
359 ~ 391
MHz
dB
40
56
-
-
391 ~ 397
MHz
dB
15
38
-
-
411 ~ 415
MHz
dB
10
31
-
-
415 ~ 423
MHz
dB
20
41
-
-
423 ~ 448
MHz
dB
35
56
-
-
448 ~ 500
MHz
dB
52
60
-
-
Temperature Coefficient of Frequency
ppm/℃
-
-36
-
-
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


Số phần tương tự - TA0997A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0997A GOLLEDGE-TA0997A Datasheet
127Kb / 7P
   SAW Filter 403.5MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0997A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RF Monolithics, Inc
RF3607D RFM-RF3607D Datasheet
507Kb / 10P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1774A TAI-SAW-TA1774A Datasheet
688Kb / 8P
   SAW Filter 403.5 MHz
logo
RF Monolithics, Inc
RF1419D RFM-RF1419D Datasheet
80Kb / 3P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
Murata Manufacturing Co...
RF1419D MURATA-RF1419D Datasheet
73Kb / 3P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
856990 TRIQUINT-856990_15 Datasheet
636Kb / 6P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1135B TAI-SAW-TA1135B Datasheet
245Kb / 6P
   SAW Filter 403.5 MHz
TA1940A TAI-SAW-TA1940A Datasheet
471Kb / 7P
   SAW Filter 403.5 MHz
TA1994A TAI-SAW-TA1994A Datasheet
330Kb / 6P
   SAW Filter 403.5 MHz
logo
Murata Manufacturing Co...
RF3607D MURATA-RF3607D Datasheet
507Kb / 10P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1135A TAI-SAW-TA1135A Datasheet
427Kb / 6P
   SAW Filter 403.5 MHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com