công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU1851GUW bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Rohm

tên linh kiện BU1851GUW
Giải thích chi tiết về linh kiện  GPIO ICs Series Key Encoder IC
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU1851GUW bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Rohm

Back Button BU1851GUW Datasheet HTML 3Page - Rohm BU1851GUW Datasheet HTML 4Page - Rohm BU1851GUW Datasheet HTML 5Page - Rohm BU1851GUW Datasheet HTML 6Page - Rohm BU1851GUW Datasheet HTML 7Page - Rohm BU1851GUW Datasheet HTML 8Page - Rohm BU1851GUW Datasheet HTML 9Page - Rohm BU1851GUW Datasheet HTML 10Page - Rohm BU1851GUW Datasheet HTML 11Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
Technical Note
7/12
BU1851GUW
www.rohm.com
2009.09 - Rev.A
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
KINT
communication doesn't establish.
(Host doesn't response within 500ms)
start again
Power
Mode
Operating state
Stand-by state
5 times fail -->
state will change to stand-by
Fig.6 3wire timeout
See also “3wire interface AC characteristics”.


Số phần tương tự - BU1851GUW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU1850MUV ROHM-BU1850MUV Datasheet
414Kb / 18P
   GPIO Expander IC
BU1852GUW ROHM-BU1852GUW Datasheet
489Kb / 25P
   Keyencoder IC
BU1852GUW ROHM-BU1852GUW Datasheet
492Kb / 26P
   Keyencoder IC
BU1852GUW ROHM-BU1852GUW Datasheet
492Kb / 26P
   Keyencoder IC
BU1852GUW-E2 ROHM-BU1852GUW-E2 Datasheet
489Kb / 25P
   Keyencoder IC
More results

Mô tả tương tự - BU1851GUW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
MM74C922WMX FAIRCHILD-MM74C922WMX Datasheet
131Kb / 11P
   16-Key Encoder 20-Key Encoder
MM74C923WMX FAIRCHILD-MM74C923WMX Datasheet
131Kb / 11P
   16-Key Encoder ??20-Key Encoder
MM74C922 FAIRCHILD-MM74C922 Datasheet
114Kb / 10P
   16-Key Encoder 20-Key Encoder
logo
Rohm
BU1850MUV ROHM-BU1850MUV Datasheet
414Kb / 18P
   GPIO Expander IC
BU8272GUW ROHM-BU8272GUW Datasheet
391Kb / 18P
   GPIO Expander IC
logo
National Semiconductor ...
MM54C922 NSC-MM54C922 Datasheet
218Kb / 10P
   16, 20-Key Encoder
logo
Quantum Research Group
QT60248 QUANTUM-QT60248 Datasheet
867Kb / 28P
   16, 24 KEY QMATRIX ICs
logo
Princeton Technology Co...
PT2240B PTC-PT2240B_09 Datasheet
279Kb / 8P
   Encoder IC
PT4203 PTC-PT4203 Datasheet
495Kb / 4P
   Encoder IC
PT2240B PTC-PT2240B Datasheet
73Kb / 3P
   Encoder IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com