công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0786A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0786A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1220MHz SMD 3.0횞3.0mm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0786A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0786A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0786A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0786A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0786A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0786A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0786A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0786A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3
TST DCC
Release document
C. MEASUREMENT CIRCUIT:
D. Frequency Characteristics :
1. Sdd21 Response
Fig1. Horizontal: 15MHz/Div Vertical: 10dB/Div


Số phần tương tự - TA0786A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0786A GOLLEDGE-TA0786A Datasheet
121Kb / 6P
   SAW Filter 1220MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0786A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0304A TAI-SAW-TA0304A Datasheet
265Kb / 5P
   SAW Filter 1220MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0292A TAI-SAW-TA0292A Datasheet
268Kb / 5P
   SAW Filter 1220MHz SMD 3.0횞3.0 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
MA05463 GOLLEDGE-MA05463 Datasheet
59Kb / 4P
   SAW Filter 1220MHz
MA05464 GOLLEDGE-MA05464 Datasheet
97Kb / 4P
   SAW Filter 1220MHz
MA05465 GOLLEDGE-MA05465 Datasheet
117Kb / 4P
   SAW Filter 1220MHz
MP02309 GOLLEDGE-MP02309 Datasheet
121Kb / 6P
   SAW Filter 1220MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0314A TAI-SAW-TA0314A Datasheet
273Kb / 6P
   SAW Filter 1150MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0328A TAI-SAW-TA0328A Datasheet
1Mb / 6P
   SAW Filter 860.5MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0416A TAI-SAW-TA0416A Datasheet
314Kb / 5P
   SAW Filter 864MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0675A TAI-SAW-TA0675A Datasheet
494Kb / 6P
   SAW Filter 1176.45MHz SMD 3.0횞3.0mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com