công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0757B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0757B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1575.42MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0757B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0757B Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0757B Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0757B Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0757B Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0757B Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0757B Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0757B Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3
TST DCC
Release document
C.OUTLINE DRAWING:
: Year/Month Code (Follow the table)
Year/Month
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2005
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
2006
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
2007
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
2008
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
2009
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
2010
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
D. MEASUREMENT CIRCUIT:
C : Input
A : Output
B,D,E : Ground
Unit : mm
K
top view
bottom view
side view


Số phần tương tự - TA0757B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0757B TAI-SAW-TA0757B Datasheet
7Mb / 8P
   Your Best Partner For Frequency Devices
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0757B GOLLEDGE-TA0757B Datasheet
154Kb / 6P
   SAW Filter 1575.420MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0757BA TAI-SAW-TA0757BA Datasheet
453Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz
TA0757BB TAI-SAW-TA0757BB Datasheet
453Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz
TA0757BC TAI-SAW-TA0757BC Datasheet
266Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=2 MHz)
More results

Mô tả tương tự - TA0757B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0757BB TAI-SAW-TA0757BB Datasheet
453Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz
TA0796A TAI-SAW-TA0796A Datasheet
431Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
MP05506 GOLLEDGE-MP05506 Datasheet
233Kb / 6P
   SAW Filter: 1575.42MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0757A TAI-SAW-TA0757A Datasheet
421Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
MA08528 GOLLEDGE-MA08528 Datasheet
157Kb / 5P
   SAW Filter 1575.42MHz
MP03084 GOLLEDGE-MP03084 Datasheet
121Kb / 6P
   SAW Filter 1575.42MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0757D TAI-SAW-TA0757D Datasheet
158Kb / 8P
   SAW Filter 1575.42MHz
TA2070A TAI-SAW-TA2070A Datasheet
758Kb / 8P
   SAW Filter 1575.42MHz
TA1425A TAI-SAW-TA1425A Datasheet
165Kb / 8P
   SAW Filter 1575.42MHz
TA1599A TAI-SAW-TA1599A Datasheet
164Kb / 8P
   SAW Filter 1575.42MHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com