công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0707A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0707A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 429.25MHz SMD 3.8횞3.8mm
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0707A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0707A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0707A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0707A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0707A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0707A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0707A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
4
TST DCC
Release document
E.OUTLINE DRAWING:
Product Year Code
Year
2007
2009
2011
.
2008
2010
2012
.
Product Code
A
a
F.PCB FOOTPRINT:
B : Input
E: Output
A,C,D,F Ground
:Year Code
: Date Code(Follow the table provided by planner each year.)
Unit: mm


Số phần tương tự - TA0707A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0707A GOLLEDGE-TA0707A Datasheet
196Kb / 5P
   SAW Filter 429.250MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0707A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0538A TAI-SAW-TA0538A Datasheet
522Kb / 5P
   SAW Filter 868.6MHz SMD 3.8횞3.8mm
TA0706A TAI-SAW-TA0706A Datasheet
372Kb / 6P
   SAW Filter 426MHz SMD 3.8횞3.8mm
TA0736A TAI-SAW-TA0736A Datasheet
607Kb / 6P
   SAW Filter 800MHz SMD 3.8횞3.8mm
TA0594A TAI-SAW-TA0594A Datasheet
317Kb / 7P
   SAW Filter 441.265MHz SMD 3.8횞3.8mm
TA0655A TAI-SAW-TA0655A Datasheet
366Kb / 6P
   SAW Filter 430MHz SMD 3.8횞3.8mm
TA0708A TAI-SAW-TA0708A Datasheet
372Kb / 6P
   SAW Filter 433.5MHz SMD 3.8횞3.8mm
TA0692A TAI-SAW-TA0692A Datasheet
346Kb / 6P
   SAW Filter 433MHz SMD 3.8횞3.8mm
TA0450A TAI-SAW-TA0450A Datasheet
1Mb / 6P
   SAW Filter 802MHz SMD 3.8횞3.8mm
TA0593A TAI-SAW-TA0593A Datasheet
318Kb / 7P
   SAW Filter 428.835MHz SMD 3.8횞3.8mm
TA0615A TAI-SAW-TA0615A Datasheet
372Kb / 6P
   SAW Filter 311.06MHz SMD 3.8횞3.8mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com