công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0659A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0659A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 868.30MHz SMD3.0X3.0mm
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0659A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0659A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0659A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0659A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0659A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0659A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0659A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 2 -
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 868.30 MHz
MODEL NO.: TA0659A
REV. NO.: NO.1
A. MAXIMUM RATING:
1.Input Power Level: 10 dBm
2.DC voltage: 0 V
3.Operating Temperature: -45
°C to +90°C
4.Storage Temperature: -45
°C to +90°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Reference temperature: 25
°C
Item
Min.
Typ.
Max.
Note
Center frequency
FC
(MHz)
-
868.30
-
1
Minimum I.L.
(dB)
ILmin
-
2.9
4.2
Pass band (relative to ILmin)
868~868.78 MHz
(dB)
-
1.0
3.0
867.9~868.88 MHz
(dB)
-
1.5
6.0
1
Pass bandwidth (relative to ILmin)
BW3 (KHz)
-
1500
-
Attenuation:( relative to ILmin)
(dB )
10~700
MHz
(dB )
50
55
-
700~830
MHz
(dB )
40
45
-
830~850
MHz
(dB )
35
40
-
850~865.02
MHz
(dB )
25
28
-
871~874.5
MHz
(dB )
15
20
-
874.5~883
MHz
(dB )
19
23
-
883~900
MHz
(dB )
30
35
-
900~1000
MHz
(dB )
40
45
-
1
Impedance at FC ; Input
ZIN =RIN//CIN
Output ZOUT =ROUT//COUT
117
Ω // 3.7 pF
117
Ω // 3.7 pF
Note1. The standard definitions is in JIS C 6703
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


Số phần tương tự - TA0659A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0659A TAI-SAW-TA0659A Datasheet
7Mb / 8P
   Your Best Partner For Frequency Devices
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0659A GOLLEDGE-TA0659A Datasheet
185Kb / 5P
   SAW Filter 868.30MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0659A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
MP01540 GOLLEDGE-MP01540 Datasheet
206Kb / 5P
   SAW Filter 868.30MHz
MP01916 GOLLEDGE-MP01916 Datasheet
185Kb / 5P
   SAW Filter 868.30MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0828A TAI-SAW-TA0828A Datasheet
310Kb / 6P
   SAW Filter 868.30MHz SMD3.8X3.8mm
TA0673A TAI-SAW-TA0673A Datasheet
283Kb / 6P
   SAW Filter 916.45MHz SMD3.0X3.0mm
TA0322A TAI-SAW-TA0322A Datasheet
454Kb / 5P
   SAW Filter 433.92MHz SMD3.0X3.0mm
TA0257A TAI-SAW-TA0257A Datasheet
315Kb / 5P
   SAW Filter 868.30MHz SMD3.8X3.8mm
TA0280A TAI-SAW-TA0280A Datasheet
296Kb / 5P
   SAW Filter 868.30MHz SMD5X5mm
TC0672A TAI-SAW-TC0672A Datasheet
423Kb / 6P
   SAW Resonator 1500.1MHz SMD3.0x3.0mm
logo
Golledge Electronics Lt...
MA05573 GOLLEDGE-MA05573 Datasheet
80Kb / 3P
   SAW Resonator 868.30MHz
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39_10 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com