công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADXRS623 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADXRS623
Giải thích chi tiết về linh kiện  짹150째/Sec Yaw Rate Gyroscope
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXRS623 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADXRS623 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADXRS623 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXRS623 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXRS623 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXRS623 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXRS623 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADXRS623 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADXRS623 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADXRS623 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
ADXRS623
Rev. 0 | Page 11 of 12
OUTLINE DIMENSIONS
A
B
C
D
E
F
G
7
6
5
4
3
TOP VIEW
DETAIL A
BALL DIAMETER
0.60
0.55
0.50
0.60 MAX
0.25 MIN
COPLANARITY
0.15
2
1
*A1 CORNER
INDEX AREA
3.20 MAX
2.50 MIN
*BALL A1 IDENTIFIER IS GOLD PLATED AND CONNECTED
TO THE D/A PAD INTERNALLY VIA HOLES.
7.05
6.85 SQ
6.70
A1 BALL
CORNER
BOTTOM VIEW
DETAIL A
0.80
BSC
4.80
BSC SQ
SEATING
PLANE
3.80 MAX
Figure 24. 32-Lead Ceramic Ball Grid Array [CBGA]
(BG-32-3)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model1
Temperature Range
Package Description
Package Option
ADXRS623WBBGZ
–40°C to +105°C
32-Lead Ceramic Ball Grid Array (CBGA)
BG-32-3
ADXRS623WBBGZ-RL
–40°C to +105°C
32-Lead Ceramic Ball Grid Array (CBGA)
BG-32-3
EVAL-ADXRS623Z
Evaluation Board
1
Z = RoHS Compliant Part.


Số phần tương tự - ADXRS623

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXRS623 AD-ADXRS623 Datasheet
328Kb / 12P
   짹150째/Sec Yaw Rate Gyroscope
Rev. A
ADXRS623BBGZ AD-ADXRS623BBGZ Datasheet
328Kb / 12P
   짹150째/Sec Yaw Rate Gyroscope
Rev. A
ADXRS623BBGZ-RL AD-ADXRS623BBGZ-RL Datasheet
328Kb / 12P
   짹150째/Sec Yaw Rate Gyroscope
Rev. A
ADXRS623WBBGZ AD-ADXRS623WBBGZ Datasheet
328Kb / 12P
   짹150째/Sec Yaw Rate Gyroscope
Rev. A
ADXRS623WBBGZ-RL AD-ADXRS623WBBGZ-RL Datasheet
328Kb / 12P
   짹150째/Sec Yaw Rate Gyroscope
Rev. A
More results

Mô tả tương tự - ADXRS623

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXRS613 AD-ADXRS613 Datasheet
421Kb / 12P
   짹150째/sec Yaw Rate Gyroscope
REV. 0
ADXRS623 AD-ADXRS623_V01 Datasheet
328Kb / 12P
   짹150째/Sec Yaw Rate Gyroscope
Rev. A
ADXRS622 AD-ADXRS622 Datasheet
328Kb / 12P
   plus,minus250temperature/sec Yaw Rate Gyroscope
ADIS16100 AD-ADIS16100_15 Datasheet
427Kb / 16P
   Yaw Rate Gyroscope with SPI
REV. D
ADXRS652 AD-ADXRS652 Datasheet
329Kb / 12P
   짹250째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS612 AD-ADXRS612_15 Datasheet
1Mb / 12P
   250/sec Yaw Rate Gyro
ADXRS620BBGZ AD-ADXRS620BBGZ Datasheet
527Kb / 12P
   짹300째/sec Yaw Rate Gyro
REV. B
ADIS16080 AD-ADIS16080_15 Datasheet
518Kb / 16P
   Yaw Rate Gyroscope with SPI
Rev. C
ADXRS610 AD-ADXRS610 Datasheet
714Kb / 12P
   짹300째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS612 AD-ADXRS612 Datasheet
1Mb / 12P
   짹250째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com