công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADXRS620WBBGZA-RL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADXRS620WBBGZA-RL
Giải thích chi tiết về linh kiện  짹300째/sec Yaw Rate Gyro
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXRS620WBBGZA-RL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button ADXRS620WBBGZA-RL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADXRS620WBBGZA-RL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADXRS620WBBGZA-RL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXRS620WBBGZA-RL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXRS620WBBGZA-RL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXRS620WBBGZA-RL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXRS620WBBGZA-RL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADXRS620WBBGZA-RL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADXRS620WBBGZA-RL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
ADXRS620
Rev. 0 | Page 7 of
12
0
70
60
50
40
30
20
10
–5
–4
–3
–2
–1
5
4
3
2
1
0
SELF-TEST MISMATCH (%)
Figure 10. Self-Test Mismatch at 25°C (VRATIO = 5 V)
600
400
200
0
–400
–200
–600
–40
–20
0
20
40
80
100
120
60
TEMPERATURE (°C)
ST1
ST2
Figure 11. Typical Self-Test Change over Temperature
0
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
4.1
4.3
4.5
CURRENT CONSUMPTION (m A)
5
10
15
20
25
30
Figure 12. Current Consumption at 25°C (VRATIO = 5 V)
40
35
30
25
0
5
10
15
20
2.40 2.42 2.44 2.46 2.48 2.50
2.54 2.56 2.58 2.60
2.52
VOLTAGE (V)
Figure 13. VTEMP Output at 25°C (VRATIO = 5 V)
3.3
3.1
2.9
2.7
1.5
2.1
1.9
1.7
2.3
2.5
–40
–20
0
20
40
60
100
120
80
TEMPERATURE (°C)
256 PARTS
Figure 14. VTEMP Output over Temperature (VRATIO = 5 V)
60
50
30
40
10
20
–20
–10
0
750
770
810
830
850
790
TIME (ms)
Y
REF
X
+45°
–45°
Figure 15. g and g × g Sensitivity for a 50 g, 10 ms Pulse


Số phần tương tự - ADXRS620WBBGZA-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXRS620WBBGZA-RL AD-ADXRS620WBBGZA-RL Datasheet
527Kb / 12P
   짹300째/sec Yaw Rate Gyro
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADXRS620WBBGZA-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXRS610 AD-ADXRS610 Datasheet
714Kb / 12P
   짹300째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS620BBGZ AD-ADXRS620BBGZ Datasheet
527Kb / 12P
   짹300째/sec Yaw Rate Gyro
REV. B
ADXRS612 AD-ADXRS612 Datasheet
1Mb / 12P
   짹250째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS652 AD-ADXRS652 Datasheet
329Kb / 12P
   짹250째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS612 AD-ADXRS612_15 Datasheet
1Mb / 12P
   250/sec Yaw Rate Gyro
ADXRS610 AD-ADXRS610_15 Datasheet
546Kb / 12P
   300/sec Yaw Rate Gyro
ADIS16080 AD-ADIS16080 Datasheet
618Kb / 16P
   짹80째/sec Yaw Rate Gyro with SPI Interface
REV. 0
ADIS16100 AD-ADIS16100 Datasheet
421Kb / 16P
   -300째/sec Yaw Rate Gyro with SPI Interface
REV. A
ADXRS300 AD-ADXRS300 Datasheet
399Kb / 8P
   짹300째/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
REV. A
ADXRS614 AD-ADXRS614_15 Datasheet
550Kb / 12P
   50/s Yaw Rate Gyro
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com