công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0500A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0500A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 315MHz SMD3.8X3.8mm
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0500A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0500A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0500A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0500A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0500A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0500A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 4 -
TST DCC
Release document
D. MEASUREMENT CIRCUIT:
50Ω
HP Network analyzer
50Ω
SAW Filter
60nH
60nH
1
5
2,3,4,6,7,8
10P
10P
E.OUTLINE DRAWING:
F.PCB FOOTPRINT
BE
A,C,D,F


Số phần tương tự - TA0500A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0500A GOLLEDGE-TA0500A Datasheet
141Kb / 4P
   315.0MHz SAW Filter
TA0500A GOLLEDGE-TA0500A Datasheet
129Kb / 4P
   TA0500A
More results

Mô tả tương tự - TA0500A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0301A TAI-SAW-TA0301A Datasheet
474Kb / 5P
   SAW Filter 315MHz SMD3.8X3.8mm
logo
Golledge Electronics Lt...
MA05553 GOLLEDGE-MA05553 Datasheet
150Kb / 4P
   SAW Filter 315MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0476A TAI-SAW-TA0476A Datasheet
270Kb / 5P
   SAW Filter 467.5375MHz SMD3.8X3.8mm
TA0257A TAI-SAW-TA0257A Datasheet
315Kb / 5P
   SAW Filter 868.30MHz SMD3.8X3.8mm
logo
Golledge Electronics Lt...
MA06217 GOLLEDGE-MA06217 Datasheet
286Kb / 4P
   SAW Filter 315MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1794A TAI-SAW-TA1794A Datasheet
302Kb / 7P
   SAW Filter 315MHz
TA0828A TAI-SAW-TA0828A Datasheet
310Kb / 6P
   SAW Filter 868.30MHz SMD3.8X3.8mm
TA0473A TAI-SAW-TA0473A Datasheet
269Kb / 5P
   SAW Filter 456MHz SMD3.8X3.8mm
TA0475A TAI-SAW-TA0475A Datasheet
270Kb / 5P
   SAW Filter 462.5375MHz SMD3.8X3.8mm
TA0472A TAI-SAW-TA0472A Datasheet
269Kb / 5P
   SAW Filter 455MHz SMD3.8X3.8mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com