công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0434A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0434A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 940.5 MHz SMD 2.5X2.0 mm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0434A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0434A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0434A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0434A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0434A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0434A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0434A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0434A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
5
TST DCC
Release document
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
790.5
820.5
850.5
880.5
910.5
940.5
970.5 1000.5 1030.5 1060.5 1090.5
Freq.(MHz)
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
0
600
1200
1800
2400
3000
3600
4200
4800
5400
6000
Freq.(MHz)
F. FREQUENCY CHRACTERISTICS:
1. Transfer function (25 ℃)
(wideband)


Số phần tương tự - TA0434A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0434A GOLLEDGE-TA0434A Datasheet
329Kb / 6P
   SAW Filter 940.50MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0434A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0390A TAI-SAW-TA0390A Datasheet
224Kb / 7P
   SAW Filter 940.5 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0546A TAI-SAW-TA0546A Datasheet
433Kb / 7P
   SAW Filter 940.5 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0425A TAI-SAW-TA0425A Datasheet
348Kb / 8P
   SAW Filter 1542.5 MHz SMD 2.5X2.0 mm
TA0531A TAI-SAW-TA0531A Datasheet
502Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 2.5X2.0 mm
TA0654A TAI-SAW-TA0654A Datasheet
366Kb / 8P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 2.5X2.0 mm
TA0295A TAI-SAW-TA0295A Datasheet
566Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 2.5X2.0 mm
TA0434B TAI-SAW-TA0434B Datasheet
376Kb / 8P
   SAW Filter 940.5 MHz
TA0402A TAI-SAW-TA0402A Datasheet
497Kb / 7P
   SAW Filter 2140MHz SMD 2.5X2.0 mm
TA0788A TAI-SAW-TA0788A Datasheet
572Kb / 8P
   SAW Filter 1642.5MHz SMD 2.5X2.0 mm
TA0426A TAI-SAW-TA0426A Datasheet
507Kb / 7P
   SAW Filter 1642.5MHz SMD 2.5X2.0 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com