công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADCLK944 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADCLK944
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V/3.3 V, Four LVPECL Outputs, SiGe Clock Fanout Buffer
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADCLK944 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button ADCLK944 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADCLK944 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADCLK944 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADCLK944 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADCLK944 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADCLK944 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADCLK944 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADCLK944 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADCLK944 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
ADCLK944
Rev. 0 | Page 7 of 12
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
VCC = 3.3 V, VEE = 0.0 V, VICM = VREF, TA = 25°C, clock outputs terminated at 50 Ω to VCC − 2 V, unless otherwise noted.
CH1 300mV
M 1.25ns 20.0GS/s
A CH1
36.0mV
IT 25.0ps/pt
1
Figure 3. LVPECL Differential Output Waveform at 200 MHz
0.4
0.2
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
FREQUENCY (MHz)
3.3V
2.5V
Figure 4. Differential Output Voltage Swing vs. Frequency
80
85
90
95
100
105
110
115
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
DIFFERENTIAL INPUT VOLTAGE SWING (V)
DELAY 3.3V
DELAY 2.5V
Figure 5. Propagation Delay vs. Differential Input Voltage Swing
CH1 300mV
M 250ps 20.0GS/s
A CH1
36.0mV
IT 5.0ps/pt
1
Figure 6. LVPECL Differential Output Waveform at 1000 MHz
1.55
1.50
1.45
1.40
1.35
1.30
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
POWER SUPPLY VOLTAGE (V)
+25°C
+85°C
–40°C
Figure 7. Differential Output Voltage Swing vs. Power Supply Voltage
and Temperature, VID = 1.6 V p-p
140
3.3V
2.5V
130
120
110
100
90
80
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
DC COMMON-MODE VOLTAGE (VICM – VEE)
Figure 8. Propagation Delay vs. DC Common-Mode Voltage


Số phần tương tự - ADCLK944

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADCLK946 AD-ADCLK946 Datasheet
476Kb / 12P
   Six LVPECL Outputs, SiGe Clock Fanout Buffer
REV. 0
ADCLK946 AD-ADCLK946 Datasheet
335Kb / 12P
   Six LVPECL Outputs, SiGe Clock Fanout Buffer
ADCLK946/PCBZ AD-ADCLK946/PCBZ Datasheet
476Kb / 12P
   Six LVPECL Outputs, SiGe Clock Fanout Buffer
REV. 0
ADCLK946BCPZ AD-ADCLK946BCPZ Datasheet
476Kb / 12P
   Six LVPECL Outputs, SiGe Clock Fanout Buffer
REV. 0
ADCLK946BCPZ AD-ADCLK946BCPZ Datasheet
335Kb / 12P
   Six LVPECL Outputs, SiGe Clock Fanout Buffer
More results

Mô tả tương tự - ADCLK944

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
8T73S208B-01 IDT-8T73S208B-01 Datasheet
508Kb / 22P
   2.5 V, 3.3 V Differential LVPECL Clock Divider and Fanout Buffer
logo
Renesas Technology Corp
8T73S208 RENESAS-8T73S208 Datasheet
837Kb / 23P
   2.5 V, 3.3 V Differential LVPECL Clock Divider and Fanout Buffer
June 15, 2016
logo
Integrated Device Techn...
8T73S208 IDT-8T73S208_16 Datasheet
532Kb / 22P
   2.5 V, 3.3 V Differential LVPECL Clock Divider and Fanout Buffer
logo
Renesas Technology Corp
8T73S208B-01 RENESAS-8T73S208B-01 Datasheet
590Kb / 19P
   2.5 V, 3.3 V Differential LVPECL Clock Divider and Fanout Buffer
April 8, 2020
logo
Analog Devices
ADCLK946 AD-ADCLK946_17 Datasheet
335Kb / 12P
   Six LVPECL Outputs, SiGe Clock Fanout Buffer
ADCLK946 AD-ADCLK946 Datasheet
476Kb / 12P
   Six LVPECL Outputs, SiGe Clock Fanout Buffer
REV. 0
logo
Renesas Technology Corp
MPC9456 RENESAS-MPC9456 Datasheet
451Kb / 14P
   2.5 V and 3.3 V LVCMOS Clock Fanout Buffer
2019
logo
Freescale Semiconductor...
MPC9446 FREESCALE-MPC9446 Datasheet
330Kb / 12P
   2.5 V and 3.3 V LVCMOS Clock Fanout Buffer
logo
Renesas Technology Corp
MPC9448 RENESAS-MPC9448 Datasheet
393Kb / 14P
   3.3 V/2.5 V LVCMOS 1:12 Clock Fanout Buffer
2019
logo
ON Semiconductor
NB3L553 ONSEMI-NB3L553 Datasheet
74Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V / 5.0 V 1:4 Clock Fanout Buffer
March, 2006 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com