công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0404A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0404A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1086 MHz SMD3.0X3.0 mm
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0404A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0404A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0404A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0404A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0404A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0404A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0404A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
5
TST DCC
Release document
E. Outline Drawing:
Pin configuration
1,3: Balanced Input
5,7: Balanced Output
2,4,6,8: ground
∆: Year code
: Date code
F. PCB FOOTPRINT:


Số phần tương tự - TA0404A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0404B TAI-SAW-TA0404B Datasheet
268Kb / 6P
   SAW Filter 1086 MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0404A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0227A TAI-SAW-TA0227A Datasheet
290Kb / 5P
   SAW Filter 1086 MHz SMD3.0X3.0 mm
logo
TriQuint Semiconductor
856330 TRIQUINT-856330_15 Datasheet
517Kb / 5P
   1086 MHz SAW Filter
855964 TRIQUINT-855964 Datasheet
537Kb / 5P
   1086 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0404B TAI-SAW-TA0404B Datasheet
268Kb / 6P
   SAW Filter 1086 MHz
TA881GG TAI-SAW-TA881GG Datasheet
340Kb / 6P
   SAW Filter 881.5MHz SMD3.0x3.0 for CDMA
TB360EC TAI-SAW-TB360EC Datasheet
415Kb / 8P
   SAW Filter 360 MHz SMD3.8x3.8 mm
TA0316A TAI-SAW-TA0316A Datasheet
1Mb / 6P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 3X3 mm
TA0390A TAI-SAW-TA0390A Datasheet
224Kb / 7P
   SAW Filter 940.5 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0391A TAI-SAW-TA0391A Datasheet
498Kb / 6P
   SAW Filter 1747.5 MHz SMD 3X3 mm
TA0562A TAI-SAW-TA0562A Datasheet
435Kb / 7P
   SAW Filter 906 MHz SMD 3.0X3.0 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com