công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0355A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0355A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1216.88 MHz SMD 3.0횞3.0mm
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0355A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0355A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0355A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0355A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0355A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0355A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
4
TST DCC
Release document
E.OUTLINE DRAWING:
F. PCB FOOTPRINT:
Pin 1,2 : Balanced Input
Pin 5,6 : Balanced Output
P3,4,7,8 : Ground
: Year Code
: Date Code
Unit : mm


Số phần tương tự - TA0355A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0355A GOLLEDGE-TA0355A Datasheet
375Kb / 4P
   SAW Filter 1216.880MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0355A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0288A TAI-SAW-TA0288A Datasheet
271Kb / 5P
   SAW Filter 1216.88 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0438A TAI-SAW-TA0438A Datasheet
270Kb / 6P
   SAW Filter 810 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA2211A TAI-SAW-TA2211A Datasheet
742Kb / 7P
   SAW Filter 915 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA2403A TAI-SAW-TA2403A Datasheet
751Kb / 7P
   SAW Filter 2700 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA2432A TAI-SAW-TA2432A Datasheet
739Kb / 7P
   SAW Filter 1457 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA2493A TAI-SAW-TA2493A Datasheet
727Kb / 7P
   SAW Filter 1176.45 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0364A TAI-SAW-TA0364A Datasheet
275Kb / 5P
   SAW Filter 1216 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA2417A TAI-SAW-TA2417A Datasheet
777Kb / 8P
   SAW Filter 845 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA2493B TAI-SAW-TA2493B Datasheet
727Kb / 7P
   SAW Filter 1176.45 MHz (BW 20.44 MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TA2311A TAI-SAW-TA2311A Datasheet
1,008Kb / 7P
   SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com