công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJ11019 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Wing Shing Computer Components

tên linh kiện MJ11019
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WINGS [Wing Shing Computer Components]
Trang chủ  http://www.wingshing.com/en
Logo WINGS - Wing Shing Computer Components

MJ11019 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Wing Shing Computer Components

  MJ11019 Datasheet HTML 1Page - Wing Shing Computer Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
MJ11019
PNP
SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS
SOLENOID AND RELAY DRIVERS
TO-3
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)
Characteristic
Symbol
Rating
Unit
Collector-Base Voltage
Collector-Emitter Voltage
Collector Current (DC)
Collector Dissipation (Tc=25°C)
Junction Temperature
Storage Temperature
VCBO
VCEO
IC
PC
Tj
Tstg
-200
-200
-15
175
200
-50~150
V
V
A
W
°C
°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Collector Cutoff Current
Collector Cutoff Current
DC Current Gain
Collector- Emitter Saturation Voltage
ICBO
ICEO
hFE
VCE(sat)
VCB= -200V , IE=0
VCB=-200V , IB=0
VCE=-5V , IC=-10A
IC=-6A , IB=-0.01A
400
10
10
15K
-1.5
µA
µA
V
Wing Shing Computer Components Co., (H.K.)Ltd.
Tel:(852)2341 9276
Fax:(852)2797 8153
Homepage: http://www.wingshing.com
E-mail:
wsccltd@hkstar.com


Số phần tương tự - MJ11019

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
MJ11019 MOSPEC-MJ11019 Datasheet
206Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(15A,150-250V,175W)
logo
Inchange Semiconductor ...
MJ11019 ISC-MJ11019 Datasheet
83Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
More results

Mô tả tương tự - MJ11019

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wing Shing Computer Com...
MJ11015 WINGS-MJ11015 Datasheet
21Kb / 1P
   PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
TIP127 WINGS-TIP127 Datasheet
65Kb / 1P
   PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
MJ11011 WINGS-MJ11011 Datasheet
21Kb / 1P
   PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
MJ11013 WINGS-MJ11013 Datasheet
21Kb / 1P
   PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
MJ11017 WINGS-MJ11017 Datasheet
21Kb / 1P
   PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
TIP137 WINGS-TIP137 Datasheet
66Kb / 1P
   PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
MJ11033 WINGS-MJ11033 Datasheet
21Kb / 1P
   PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
MJ11018 WINGS-MJ11018 Datasheet
21Kb / 1P
   NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
2SC1983 WINGS-2SC1983 Datasheet
64Kb / 1P
   NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
MJ11032 WINGS-MJ11032 Datasheet
24Kb / 1P
   NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com