công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0286A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0286A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 433MHz SMD 5.0횞5.0 mm
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0286A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0286A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0286A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0286A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0286A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0286A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 433 MHz
MODEL NO.: TA0286A
REV. NO.:1
A. MAXIMUM RATING:
1.Input Power Level: 0 dBm
2.DC voltage: 10 V
3.Operating Temperature: -10
°C to +50°C
4.Storage Temperature: -40
°C to +85°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Item
Min.
Typical
Max.
Center frequency
Fc
(dB)
-
433
-
Insertion loss
(FC±4 MHz)
IL
(dB)
-
2.7
4.5
Amplitude ripple (FC± 4 MHz)
(dB)
-
0.7
2.5
Attenuation (Reference level from 0 dB)
FC - 100 ~ FC – 40.8
MHz
(dB)
42
50
-
FC+ 40
~ FC + 100
MHz
(dB)
40
46
-
Source impedance
Zs
(
Ω)
-
50Ω//0pF
-
Load impedance
ZL
(
Ω)
-
50Ω//0pF
-
Note1. The standard definitions is in JIS C 6703
Note2.
ZIN=50Ω//0pF
ZOUT=50Ω//0pF
Source im pedance
50
Load impedance
50
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


Số phần tương tự - TA0286A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0286A GOLLEDGE-TA0286A Datasheet
133Kb / 4P
   SAW Filter 433MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0286A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0422A TAI-SAW-TA0422A Datasheet
695Kb / 5P
   SAW Filter 230.4MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TA0693A TAI-SAW-TA0693A Datasheet
286Kb / 6P
   SAW Filter 435MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TA0437A TAI-SAW-TA0437A Datasheet
444Kb / 5P
   SAW Filter 169MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TB0705A TAI-SAW-TB0705A Datasheet
293Kb / 7P
   SAW Filter 453MHz (SMD 5.0횞5.0 mm)
TB0704A TAI-SAW-TB0704A Datasheet
290Kb / 7P
   SAW Filter 420MHz (SMD 5.0횞5.0 mm)
TB0703A TAI-SAW-TB0703A Datasheet
425Kb / 7P
   SAW Filter 280MHz (SMD 5.0횞5.0 mm)
TA0369A TAI-SAW-TA0369A Datasheet
523Kb / 5P
   SAW Filter 220MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TA0526A TAI-SAW-TA0526A Datasheet
226Kb / 7P
   SAW Filter 415.4MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TA0342A TAI-SAW-TA0342A Datasheet
703Kb / 6P
   SAW Filter 713MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TA0461A TAI-SAW-TA0461A Datasheet
484Kb / 5P
   SAW Filter 184MHz SMD 5.0횞5.0 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com