công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0277A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0277A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 433.92MHz SMD3.8X3.8mm
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0277A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0277A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0277A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0277A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0277A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0277A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 2 -
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 433.92 MHz
MODEL NO.: TA0277A
REV. NO.:2
A. MAXIMUM RATING:
1.Input Power Level: 10 dBm
2.DC voltage: 0 V
3.Operating Temperature: -45
°C to +120°C
4.Storage Temperature: -45
°C to +120°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Reference temperature: TA = -45 to 95
°C
Item
Min.
Typ.
Max.
Note
Center frequency
FC
(MHz)
-
433.92
-
1
Minimum I.L. (433.8~434.12 MHz)
(dB)
ILmin
-
2.2
4.0
Pass band (relative to ILmin)
433.76~434.08 MHz
(dB)
-
-
2.0
433.74~434.10 MHz
(dB)
-
-
3.0
433.68~434.16 MHz
(dB)
-
-
6.0
1
Pass bandwidth (relative to ILmin)
BW3 (KHz)
-
700
-
Attenuation:( relative to ILmin)
(dB )
10~414 MHz
(dB )
45
48
-
414~427.5 MHz
(dB )
35
40
-
427.5~432.92 MHz
(dB )
20
25
-
434.92~442 MHz
(dB )
10
16
-
442~550 MHz
(dB )
35
38
-
550~1000 MHz
(dB )
45
50
-
1
Impedance at FC ; Input
ZIN =RIN//CIN
Output ZOUT =ROUT//COUT
227
Ω // 3.3 pF
227
Ω // 3.3 pF
Note1. The standard definitions is in JIS C 6703
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


Số phần tương tự - TA0277A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0277A GOLLEDGE-TA0277A Datasheet
217Kb / 4P
   SAW Filter 433.92MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0277A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0300A TAI-SAW-TA0300A Datasheet
489Kb / 5P
   SAW Filter 433.92MHz SMD3.8X3.8mm
logo
Golledge Electronics Lt...
MA05781 GOLLEDGE-MA05781 Datasheet
217Kb / 4P
   SAW Filter 433.92MHz
MA05276 GOLLEDGE-MA05276 Datasheet
292Kb / 4P
   SAW Filter 433.92MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1884B TAI-SAW-TA1884B Datasheet
271Kb / 7P
   SAW Filter 433.92MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
MP03125 GOLLEDGE-MP03125 Datasheet
204Kb / 6P
   SAW Filter 433.92MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1783A TAI-SAW-TA1783A Datasheet
390Kb / 7P
   SAW Filter 433.92MHz
TA1784A TAI-SAW-TA1784A Datasheet
304Kb / 7P
   SAW Filter 433.92MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
MP03049 GOLLEDGE-MP03049 Datasheet
136Kb / 4P
   SAW Filter 433.92MHz
MA04316 GOLLEDGE-MA04316 Datasheet
124Kb / 4P
   SAW Filter 433.92MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0476A TAI-SAW-TA0476A Datasheet
270Kb / 5P
   SAW Filter 467.5375MHz SMD3.8X3.8mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com