công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0275A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0275A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 869.6MHz SMD5X5mm
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0275A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0275A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0275A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0275A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0275A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0275A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
FR-71S03-01
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
Approval Sheet For Product Specification
Issued Date:
Product Name: SAW Filter 869.6MHz SMD5X5mm
TST Parts No.: TA0275A
Customer Parts No.:
Company:
Division:
Approved by :
Date:
Checked by:
Jacky Huang
Approval by:
Francis Chen
Date:
2003/6/2


Số phần tương tự - TA0275A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0275A GOLLEDGE-TA0275A Datasheet
298Kb / 4P
   SAW Filter 869.60MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0275A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0309A TAI-SAW-TA0309A Datasheet
481Kb / 5P
   SAW Filter 403.55MHz SMD5X5mm
TA0264A TAI-SAW-TA0264A Datasheet
481Kb / 5P
   SAW Filter 433.92MHz SMD5X5mm
TA0280A TAI-SAW-TA0280A Datasheet
296Kb / 5P
   SAW Filter 868.30MHz SMD5X5mm
TA0376A TAI-SAW-TA0376A Datasheet
471Kb / 5P
   SAW Filter 390MHz SMD5X5mm
TA0308A TAI-SAW-TA0308A Datasheet
479Kb / 5P
   SAW Filter 315.15MHz SMD5X5mm
TE0107A TAI-SAW-TE0107A Datasheet
466Kb / 6P
   SAW Filter 479.5MHz SMD5X5mm
TA0274A TAI-SAW-TA0274A Datasheet
347Kb / 5P
   SAW Filter 868.95MHz SMD5X5mm
TA0317A TAI-SAW-TA0317A Datasheet
320Kb / 5P
   SAW Filter 869.85MHz SMD5X5mm
TA0209A TAI-SAW-TA0209A Datasheet
476Kb / 5P
   SAW Filter 315MHz SMD5X5mm
TA0336A TAI-SAW-TA0336A Datasheet
312Kb / 5P
   SAW Filter 868.60MHz SMD5X5mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com