công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0269A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0269A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Differential SAW Filter 1220 MHz
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0269A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0269A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0269A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0269A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0269A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0269A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0269A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 3 -
TST DCC
Release document
D. Frequency Characteristics :
1. Sdd21 Response
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
1120
1140
1160
1180
1200
1220
1240
1260
1280
1300
1320
MHz
2. Sdd21 Response (Passband)
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
MHz


Số phần tương tự - TA0269A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0269A GOLLEDGE-TA0269A Datasheet
117Kb / 4P
   SAW Filter 1220MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0269A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RF Monolithics, Inc
SF2194E RFM-SF2194E Datasheet
475Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0194A TAI-SAW-TA0194A Datasheet
297Kb / 5P
   SAW Filter 1220 MHz
logo
TriQuint Semiconductor
856298 TRIQUINT-856298_15 Datasheet
376Kb / 6P
   1220 MHz SAW Filter
856184 TRIQUINT-856184 Datasheet
580Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
856183 TRIQUINT-856183 Datasheet
559Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
logo
RF Monolithics, Inc
SF2032E RFM-SF2032E Datasheet
166Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
SF2017D RFM-SF2017D Datasheet
178Kb / 4P
   1220 MHz SAW Filter
SF2081E RFM-SF2081E Datasheet
614Kb / 4P
   1220 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
856298 TRIQUINT-856298 Datasheet
564Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
856598 TRIQUINT-856598_15 Datasheet
1Mb / 6P
   1220 MHz SAW Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com