công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0227A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0227A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1086 MHz SMD3.0X3.0 mm
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0227A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0227A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0227A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0227A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0227A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0227A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 2 -
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 1086 MHz
MODEL NO.: TA0227A
REV. NO.:3
A. MAXIMUM RATING:
1.Operating Temperature: -40(C ~ +85(C
2.Storage Temperature: -40(C ~ +85(C
B. Characteristics :
1.Balance to Balanced operation
2.Terminating source impedance :
Zs = 200 Ω
3.Terminating load impedance :
ZL = 200 Ω
Value
Characteristics
Min.
Typ.
Max.
Note
Center frequency
FC
MHz
-
1086
-
-
Insertion loss( 1081~1091 MHz) I.L.min dB
-
3.1
5.0
-
Ripple ( 1081~1091MHz)(over 6MHz)
dB
-
0.8
1.5
-
Attenuation:( Reference level from I.L.min )
500~988
MHz
dB
50
52
-
-
988~1002
MHz
dB
48
57
-
-
1038~1046 MHz
dB
40
43
-
-
1156~1600 MHz
dB
40
50
-
-
Phase Balance (1081~1091 MHz)
deg.
-
10
-
-
Group delay ripple(p-p) ( 1081~1091MHz) nS
-
10
-
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


Số phần tương tự - TA0227A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0227A GOLLEDGE-TA0227A Datasheet
82Kb / 4P
   SAW Filter 1086MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0227A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0404A TAI-SAW-TA0404A Datasheet
228Kb / 6P
   SAW Filter 1086 MHz SMD3.0X3.0 mm
logo
TriQuint Semiconductor
856330 TRIQUINT-856330_15 Datasheet
517Kb / 5P
   1086 MHz SAW Filter
855964 TRIQUINT-855964 Datasheet
537Kb / 5P
   1086 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0404B TAI-SAW-TA0404B Datasheet
268Kb / 6P
   SAW Filter 1086 MHz
TA881GG TAI-SAW-TA881GG Datasheet
340Kb / 6P
   SAW Filter 881.5MHz SMD3.0x3.0 for CDMA
TB360EC TAI-SAW-TB360EC Datasheet
415Kb / 8P
   SAW Filter 360 MHz SMD3.8x3.8 mm
TA0316A TAI-SAW-TA0316A Datasheet
1Mb / 6P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 3X3 mm
TA0390A TAI-SAW-TA0390A Datasheet
224Kb / 7P
   SAW Filter 940.5 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0391A TAI-SAW-TA0391A Datasheet
498Kb / 6P
   SAW Filter 1747.5 MHz SMD 3X3 mm
TA0562A TAI-SAW-TA0562A Datasheet
435Kb / 7P
   SAW Filter 906 MHz SMD 3.0X3.0 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com