công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0222A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0222A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 2442 MHz SMD 3X3 mm
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0222A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0222A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0222A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0222A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0222A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0222A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0222A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0222A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0222A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
FR-71S03-01
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
Approval Sheet For Product Specification
Issued Date: Jul, 19, 2007
Product Name: SAW Filter 2442 MHz SMD 3X3 mm
TST Parts No.:TA0222A
Customer Parts No.:
Checked by:
Bob Chau
Approval by:
Francis Chen
Date:
7, 19, 2007
Company:
Division:
Approved by :
Date:


Số phần tương tự - TA0222A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0222A TAI-SAW-TA0222A Datasheet
7Mb / 8P
   Your Best Partner For Frequency Devices
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0222A GOLLEDGE-TA0222A Datasheet
338Kb / 7P
   SAW Filter 2442MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0222A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0762A TAI-SAW-TA0762A Datasheet
508Kb / 7P
   SAW Filter 1747.5 MHz SMD 3X3 mm
TA0465A TAI-SAW-TA0465A Datasheet
404Kb / 6P
   SAW Filter 2160 MHz SMD 3X3 mm
TA0515A TAI-SAW-TA0515A Datasheet
562Kb / 7P
   SAW Filter 2345 MHz SMD 3X3 mm
TA0315A TAI-SAW-TA0315A Datasheet
257Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 3X3 mm
TA0273A TAI-SAW-TA0273A Datasheet
465Kb / 7P
   SAW Filter 2332.5 MHz SMD 3X3 mm
TA0175H TAI-SAW-TA0175H Datasheet
421Kb / 7P
   SAW Filter 1960 MHz SMD 3X3 mm
TA0494A TAI-SAW-TA0494A Datasheet
409Kb / 6P
   SAW Filter 897.5 MHz SMD 3X3 mm
TA0254A TAI-SAW-TA0254A Datasheet
462Kb / 7P
   SAW Filter 930 MHz SMD 3X3 mm
TA0294A TAI-SAW-TA0294A Datasheet
439Kb / 6P
   SAW Filter 1880 MHz SMD 3X3 mm
TA0449A TAI-SAW-TA0449A Datasheet
256Kb / 5P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 3X3 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com