công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0218A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0218A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 942.5 MHz for Mobile Communication
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0218A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0218A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0218A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0218A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0218A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0218A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0218A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0218A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
4
TST DCC
Release document
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
750
790
830
870
910
950
990
1030
1070
1110
1150
Freq.(MHz)
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
0
600
1200
1800
2400
3000
3600
4200
4800
5400
6000
Freq.(MHz)
E. FREQUENCY CHRACTERISTICS:
1. Transfer function (25 ℃)
(wideband)


Số phần tương tự - TA0218A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TA021-035-32-15 TRANSCOM-TA021-035-32-15 Datasheet
35Kb / 1P
   2.1 - 3.5 GHz 15 dBm Amplifier
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0213A TAI-SAW-TA0213A Datasheet
448Kb / 6P
   SAW Filter 1575.42 MHz for GPS
TA0219A TAI-SAW-TA0219A Datasheet
386Kb / 7P
   SAW Filter 1842.5 MHz for Mobile Communication
More results

Mô tả tương tự - TA0218A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0231A TAI-SAW-TA0231A Datasheet
398Kb / 7P
   SAW Filter 942.5 MHz for Mobile Communication
TA0230A TAI-SAW-TA0230A Datasheet
243Kb / 6P
   SAW Filter 942.5 MHz for Mobile Communication
TA0319A TAI-SAW-TA0319A Datasheet
388Kb / 6P
   SAW Filter 1960 MHz for Mobile Communication
TA0175B TAI-SAW-TA0175B Datasheet
430Kb / 7P
   SAW Filter 1960 MHz for Mobile Communication
TA0206A TAI-SAW-TA0206A Datasheet
557Kb / 6P
   SAW Filter 1842.5 MHz for Mobile Communication
TA0401B TAI-SAW-TA0401B Datasheet
729Kb / 8P
   SAW Filter 1950 MHz for Mobile Communication
TA0685A TAI-SAW-TA0685A Datasheet
387Kb / 9P
   SAW Filter 1747.5 MHz for Mobile Communication
TA0219A TAI-SAW-TA0219A Datasheet
386Kb / 7P
   SAW Filter 1842.5 MHz for Mobile Communication
TA0382A TAI-SAW-TA0382A Datasheet
370Kb / 7P
   SAW Filter 1950 MHz for Mobile Communication
logo
Golledge Electronics Lt...
MA04711 GOLLEDGE-MA04711 Datasheet
136Kb / 7P
   SAW Filter 947.5 MHz for Mobile Communication
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com