công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0205A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0205A
Giải thích chi tiết về linh kiện  284MHz SAW Filter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0205A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0205A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0205A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0205A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0205A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0205A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 3 -
TST DCC
Release document
C. Frequency Characteristics :
D. MEASUREMENT CIRCUIT:
8.2pF
8.2pF
50Ω
Network analyzer
50Ω
SAW Filter
40nH
40nH
2
6
1,3,4,5,7,8


Số phần tương tự - TA0205A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0205A GOLLEDGE-TA0205A Datasheet
135Kb / 4P
   SAW Filter: 284MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0205A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
MP01403 GOLLEDGE-MP01403 Datasheet
88Kb / 4P
   SAW Filter 284MHz
MA09364 GOLLEDGE-MA09364 Datasheet
135Kb / 4P
   SAW Filter: 284MHz
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39_10 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
logo
TDK Electronics
B39831B8304P810 TDK-B39831B8304P810 Datasheet
202Kb / 7P
   SAW Components SAW Filter
B39202B9477P810 TDK-B39202B9477P810 Datasheet
205Kb / 8P
   SAW Components SAW Filter
B39431B3732H110 TDK-B39431B3732H110 Datasheet
109Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
B39321B3722U410 TDK-B39321B3722U410 Datasheet
91Kb / 8P
   SAW Components SAW filter
B39431B3935H110 TDK-B39431B3935H110 Datasheet
114Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
B39232B3526U510 TDK-B39232B3526U510 Datasheet
128Kb / 9P
   SAW Components SAW filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com