công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0205A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0205A
Giải thích chi tiết về linh kiện  284MHz SAW Filter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0205A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0205A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0205A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0205A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0205A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0205A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 2 -
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
284MHz SAW Filter
MODEL NO.: TA0205A
REV. NO.:2
A. MAXIMUM RATING:
1.Input Power Level: 0 dBm
2.DC voltage: 10 V
3.Operating Temperature: -10
°C to +50°C
4.Storage Temperature: -40
°C to +85°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Characteristics
Specification
Note
Center frequency
FC
(MHz)
284
1
I.L. (Within FC± 4 MHz)
(dB )
4.5 max.
Pass band BW4.5dB
(MHz)
8.0 min.
1
Ripple( Within FC ± 4MHz)
(dB )
1.5 max.
1
Attenuation:( Reference level from 0 dB)
(dB )
FC - 100MHz to -37.5MHz
(dB )
48 min.
1
FC +37.5MHz to + 100MHz
(dB )
48 min.
Impedance at FC ; Input
ZIN =RIN//CIN
150
Ω // 0 Pf
2
Output ZOUT =ROUT//COUT
150
Ω // 0 Pf
2
Note1. The standard definitions is in JIS C 6703
Note2.
Z
IN =1 5 0Ω // 0 p F
Z
OUT=150 Ω // 0 p F
Source im pedance
50
Load impedance
50
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


Số phần tương tự - TA0205A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0205A GOLLEDGE-TA0205A Datasheet
135Kb / 4P
   SAW Filter: 284MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0205A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
MP01403 GOLLEDGE-MP01403 Datasheet
88Kb / 4P
   SAW Filter 284MHz
MA09364 GOLLEDGE-MA09364 Datasheet
135Kb / 4P
   SAW Filter: 284MHz
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39_10 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
logo
TDK Electronics
B39831B8304P810 TDK-B39831B8304P810 Datasheet
202Kb / 7P
   SAW Components SAW Filter
B39202B9477P810 TDK-B39202B9477P810 Datasheet
205Kb / 8P
   SAW Components SAW Filter
B39431B3732H110 TDK-B39431B3732H110 Datasheet
109Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
B39321B3722U410 TDK-B39321B3722U410 Datasheet
91Kb / 8P
   SAW Components SAW filter
B39431B3935H110 TDK-B39431B3935H110 Datasheet
114Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
B39232B3526U510 TDK-B39232B3526U510 Datasheet
128Kb / 9P
   SAW Components SAW filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com