công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0175A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0175A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1960MHz SMD 3.0 mm SQ
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0175A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0175A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0175A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0175A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0175A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0175A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0175A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
1
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
Approval Sheet For Product Specification
Issued Date: Jul, 23, 2002
Product Name: SAW Filter 1960MHz SMD 3.0 mm SQ
TST Parts No.: :TA0175A
Customer Parts No.:
Checked by:
Bob Chau
Approval by:
Vincent Lee
Date:
Jul, 23, 2002
Company:
Division:
Approved by :
Date:
FR-71S03-01


Số phần tương tự - TA0175A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0175A GOLLEDGE-TA0175A Datasheet
248Kb / 5P
   SAW Filter 1960MHz
More results

Mô tả tương tự - TA0175A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0207A TAI-SAW-TA0207A Datasheet
537Kb / 6P
   SAW Filter 1960MHz SMD 2.5X2.0 mm
logo
Abracon Corporation
AFS1960S4 ABRACON-AFS1960S4 Datasheet
154Kb / 1P
   SMD 1960MHz SAW FILTER
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0763A TAI-SAW-TA0763A Datasheet
222Kb / 7P
   SAW FILTER 1842.5 MHz SMD 3.0 SQ
logo
Golledge Electronics Lt...
MA05927 GOLLEDGE-MA05927 Datasheet
339Kb / 5P
   SAW Filter 1960MHz
MA08686 GOLLEDGE-MA08686 Datasheet
247Kb / 6P
   SAW Filter 1960MHz
MP03082 GOLLEDGE-MP03082 Datasheet
207Kb / 6P
   SAW Filter 1960MHz
MA05679 GOLLEDGE-MA05679 Datasheet
248Kb / 5P
   SAW Filter 1960MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA947FG TAI-SAW-TA947FG Datasheet
383Kb / 7P
   SAW Filter 947.5 MHz SMD 3.0 SQ for GSM
TA0652A TAI-SAW-TA0652A Datasheet
330Kb / 7P
   SAW Filter 1932.5MHz SMD 3.0 mm
TA0653A TAI-SAW-TA0653A Datasheet
323Kb / 7P
   SAW Filter 2120MHz SMD 3.0 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com