công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA171E1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA171E1
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 171MHz
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA171E1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA171E1 Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA171E1 Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA171E1 Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA171E1 Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
4
TST DCC
Release document
D. MEASUREMENT CIRCUIT:
Network analyzer
50Ω
LL
#1
#4
#2,#3
50Ω
160Ω
160Ω
Network analyzer
50Ω
50Ω
160Ω
160Ω
0 dB Level
E.OUTLINE DRAWING:


Số phần tương tự - TA171E1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1711A TAI-SAW-TA1711A Datasheet
234Kb / 7P
   SAW Filter 2395MHz
TA1713A TAI-SAW-TA1713A Datasheet
470Kb / 7P
   SAW Filter 1370 MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=60 MHz)
TA1715A TAI-SAW-TA1715A Datasheet
183Kb / 7P
   169.4 MHz 0.2MHz BW SMD 5.0 x 5.0 mm SAW RF Filter
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1715A GOLLEDGE-TA1715A Datasheet
151Kb / 7P
   SAW Filter 169.40MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1717A TAI-SAW-TA1717A Datasheet
214Kb / 8P
   SAW Filter 345 MHz
More results

Mô tả tương tự - TA171E1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0181A TAI-SAW-TA0181A Datasheet
284Kb / 5P
   SAW Filter 171MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
MA05483 GOLLEDGE-MA05483 Datasheet
120Kb / 4P
   SAW Filter 171MHz
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39_10 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
logo
TDK Electronics
B39831B8304P810 TDK-B39831B8304P810 Datasheet
202Kb / 7P
   SAW Components SAW Filter
B39202B9477P810 TDK-B39202B9477P810 Datasheet
205Kb / 8P
   SAW Components SAW Filter
B39431B3732H110 TDK-B39431B3732H110 Datasheet
109Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
B39321B3722U410 TDK-B39321B3722U410 Datasheet
91Kb / 8P
   SAW Components SAW filter
B39431B3935H110 TDK-B39431B3935H110 Datasheet
114Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
B39232B3526U510 TDK-B39232B3526U510 Datasheet
128Kb / 9P
   SAW Components SAW filter
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com