công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA2902SKN bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện BA2902SKN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Operational Amplifiers: Ground Sense
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA2902SKN bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  BA2902SKN Datasheet HTML 1Page - Rohm BA2902SKN Datasheet HTML 2Page - Rohm BA2902SKN Datasheet HTML 3Page - Rohm BA2902SKN Datasheet HTML 4Page - Rohm BA2902SKN Datasheet HTML 5Page - Rohm BA2902SKN Datasheet HTML 6Page - Rohm BA2902SKN Datasheet HTML 7Page - Rohm BA2902SKN Datasheet HTML 8Page - Rohm BA2902SKN Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 25 page
background image
Technical Note
BA10358F/FV,BA10324AF/FV,BA2904SF/FV/FVM,BA2904F/FV/FVM,BA2904HFVM-C,
BA2902SF/FV/KN,BA2902F/FV/KN,BA3404F/FVM
5/24
www.rohm.com
2009.05 - Rev.A
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
BA2904HFVM-C(Unless otherwise specified VCC=+5[V], VEE=0[V])
Parameter
Symbol
Temperature
Range
Guaranteed limit
Unit
Condition
BA2904HFVM-C
Min.
Typ.
Max.
Input Offset Voltage
(*4)
Vio
25℃
-
2
7
mV
VOUT=1.4[V]
Full range
-
-
7
VCC=5~30[V],VOUT=1.4[V]
Input Offset Voltage Drift
Vio/△T
-
-
-
μV/℃ VOUT=1.4[V]
Input Offset Current
(*4)
Iio
25℃
-
2
50
nA
VOUT=1.4[V]
Full range
-
-
100
Input Offset Current Drift
lio/△T
-
-
-
pA/℃ VOUT=1.4[V]
Input Bias Current
(*4)
Ib
25℃
-
20
60
nA
VOUT=1.4[V]
Full range
-
-
100
Supply Current
Vicm
25℃
-
0.7
1.2
mA
RL=∞All Op-Amps
Full range
-
-
1.2
High Level Output Voltage
VOH
25℃
3.5
-
-
V
RL=2[kΩ]
Full range
3.2
-
-
27
28
-
VCC=30[V],RL=10[kΩ]
Low Level
Output Voltage
VOL
Full range
-
5
20
mV
RL=∞All Op-Amps
Large Signal Voltage Gain
AV
25℃
-
-
-
V/mV
RL≧2[kΩ],VCC=15[V]
VOUT=1.4~11.4[V]
Input Common-mode
Voltage Range
Vicm
25℃
0
-
VCC-1.5
V
(VCC-VEE)=5V,VOUT=VEE+1.4[V]
Full range
0
-
VCC-2.0
Common-mode Rejection Ratio CMRR
25℃
65
80
-
dB
VOUT=1.4[V]
Power Supply Rejection Ratio
PSRR
25℃
65
100
-
dB
VCC=5~30[V]
Output SourceCurrent
(*5)
IOH
25℃
20
30
-
mA
VIN+=1[V],VIN-=0[V]
VOUT=0[V] 1CH is short circuit
Full range
10
-
-
Output Sink Current
(*5)
IOL
25℃
10
20
-
mA
VIN+=0[V],VIN-=1[V]
VOUT=5[V] 1CH is short circuit
Full range
2
-
-
Isink
25℃
12
40
-
μA
VIN+=0[V],VIN-=1[V]
VOUT=200[mV]
Channel Separation
CS
25℃
-
-
-
dB
f=1[kHz], input referred
Slew rate
SR
25℃
-
-
-
V/μs
VCC=15[V],AV=0[V],
RL=2[kΩ],CL=100[pF]
Maximum frequency
ft
25℃
-
-
-
MHz
VCC=30[V],RL=2[kΩ],
CL=100[pF]
Input referred noise voltage
Vn
25℃
-
-
-
nV/(Hz)
1/2 VCC=15[V],VEE=-15[V],
RS=100[Ω],Vi=0[V],f=1[kHz]
(*4)
Absolute value
(*5)
Under high temperatures, please consider the power dissipation when selecting the output current.
When the output terminal is continuously shorted the output current reduces the internal temperature by flushing.
(*6)
BA2904HFVM-C:Full range -40~+125℃


Số phần tương tự - BA2902SKN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA2902SKN ROHM-BA2902SKN Datasheet
735Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA2902SKN ROHM-BA2902SKN Datasheet
554Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA2902SKN ROHM-BA2902SKN Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA2902SKN ROHM-BA2902SKN Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA2902SKN ROHM-BA2902SKN Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
More results

Mô tả tương tự - BA2902SKN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA10324AF-E2 ROHM-BA10324AF-E2 Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10358F-E2 ROHM-BA10358F-E2_13 Datasheet
644Kb / 48P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10358F-E2 ROHM-BA10358F-E2_14 Datasheet
1Mb / 56P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10358FV-E2 ROHM-BA10358FV-E2 Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA2904F-E2 ROHM-BA2904F-E2 Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
LM358F-E2 ROHM-LM358F-E2 Datasheet
1Mb / 48P
   Ground Sense Operational Amplifiers
01.Aug.2016 Rev.005
BA10358F-E2 ROHM-BA10358F-E2 Datasheet
554Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10324AFV-E2 ROHM-BA10324AFV-E2 Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10358F ROHM-BA10358F_11 Datasheet
735Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA3404FJ ROHM-BA3404FJ Datasheet
516Kb / 22P
   Ground Sense Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com