công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA15532F bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Rohm

tên linh kiện BA15532F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Operational Amplifiers: Low Noise
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA15532F bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Rohm

Back Button BA15532F Datasheet HTML 6Page - Rohm BA15532F Datasheet HTML 7Page - Rohm BA15532F Datasheet HTML 8Page - Rohm BA15532F Datasheet HTML 9Page - Rohm BA15532F Datasheet HTML 10Page - Rohm BA15532F Datasheet HTML 11Page - Rohm BA15532F Datasheet HTML 12Page - Rohm BA15532F Datasheet HTML 13Page - Rohm BA15532F Datasheet HTML 14Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 34 page
background image
Technical Note
BA4558F,BA4560F,BA4558RF/FV/FVM,BA4560RF/FV/FVM,BA4580RF/FVM,
BA15218F,BA14741F,BA15532F,BA4510F/FV,BA2115F/FVM
10/33
www.rohm.com
2009.05 - Rev.A
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
0
5
10
15
20
25
30
1
10
100
1000
FREQUENCY [KHz]
BA4560 family
(*) The above data is ability value of sample, it is not guaranteed.
0
10
20
30
40
50
1.E+00
1.E+02
1.E+04
1.E+06
1.E+08
SUPPLY VOLTAGE [V]
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
-30
-20
-10
0
10
20
30
±0
±2
±4
±6
±8 ±10 ±12 ±14 ±16
SUPPLY VOLTAGE [V]
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0
246
8
COMMON MODE INPUT VOLTAGE [V]
0
20
40
60
80
1
100
10000
FREQUENCY [Hz]
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
0.1
1
10
OUTPUT VOLTAGE [Vrms]
0
25
50
75
100
125
150
-50
-25
0
25
50
75
100
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
0
1
2
3
4
5
6
±2
±4
±6
±8
±10
±12
±14
±16
SUPPLY VOLTAGE [V]
0
25
50
75
100
125
150
-50
-25
0
25
50
75
100
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
Equivalent Input Noise Voltage – Frequency
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],Rs=100[Ω],Ta=25[℃])
Total Harmonic Distortion – Output Voltage
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],Av=20[dB],
RL=2[kΩ],80[kHz]-LPF,Ta=25[℃])
Slew Rate – Supply Voltage
(CL=100[pF],RL=2[kΩ],Ta=25[℃])
Common Mode Rejection Ratio
– Ambient Temperature
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],Vicm=-12[V] to +12[V])
-30
-20
-10
0
10
20
30
-50
-25
0
25
50
75
100
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
Input Offset Current – Ambient Temperature
(Vicm=0[V],Vout=0[V])
85℃
-40℃
25℃
Power Supply Rejection Ratio
– Ambient Temperature
(VCC/VEE=+4[V]/-4[V] to +15[V]/-15[V])
Input Offset Current – Supply Voltage
(Vicm=0[V],Vout=0[V])
±4V
±15V
±7.5V
Maximum Output Voltage Swing – Frequency
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],RL=2[kΩ],Ta=25[℃])
Input Offset Voltage
– Common Mode Input Voltage
(VCC=8[V],Vout=4[V])
85℃
25℃
-40℃
20Hz
20kHz
1kHz
BA4560 family
BA4560 family
BA4560 family
BA4560 family
BA4560 family
BA4560 family
BA4560 family
BA4560 family
BA4560 family
PHASE
GAIN
BA4560 family
FREQUENCY [kHz]
FREQUENCY [Hz]
Voltage Gain – Frequency
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],Av=40[dB],RL=2[kΩ],Ta=25[℃])
Fig. 35
Fig. 36
Fig. 37
Fig. 38
Fig. 39
Fig. 40
Fig. 41
Fig. 42
Fig. 43
Fig. 44


Số phần tương tự - BA15532F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA15532F ROHM-BA15532F Datasheet
56Kb / 4P
   Dual high slew rate, low noise operational amplifier
BA15532F ROHM-BA15532F Datasheet
1Mb / 49P
   Low Noise Operational Amplifiers
BA15532F ROHM-BA15532F Datasheet
957Kb / 49P
   Low Noise Operational Amplifiers
BA15532F ROHM-BA15532F Datasheet
571Kb / 22P
   Low Noise Operational Amplifier
BA15532F ROHM-BA15532F Datasheet
952Kb / 50P
   Low Noise Operational Amplifiers
More results

Mô tả tương tự - BA15532F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA14741F ROHM-BA14741F Datasheet
426Kb / 21P
   Low Noise Operational Amplifiers
BA2115FJ ROHM-BA2115FJ Datasheet
1Mb / 29P
   Low Noise Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
NE5534 TI-NE5534_08 Datasheet
489Kb / 18P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE OPERATIONAL AMPLIFIERS
NE5534 TI-NE5534 Datasheet
314Kb / 15P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE OPERATIONAL AMPLIFIERS
NE5534 TI-NE5534_07 Datasheet
459Kb / 18P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Rohm
BA4510F-E2 ROHM-BA4510F-E2 Datasheet
963Kb / 49P
   Low Noise Operational Amplifiers
BA4580RF-E2 ROHM-BA4580RF-E2 Datasheet
957Kb / 49P
   Low Noise Operational Amplifiers
BA4560FJ-E2 ROHM-BA4560FJ-E2 Datasheet
581Kb / 44P
   Low Noise Operational Amplifiers
BA2107G ROHM-BA2107G_14 Datasheet
2Mb / 35P
   Low Noise Operational Amplifiers
BA8522RF-E2 ROHM-BA8522RF-E2 Datasheet
690Kb / 26P
   Low Noise Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com