công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA00CC0WT-V5 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Rohm

tên linh kiện BA00CC0WT-V5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard Variable Output LDO Regulators
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA00CC0WT-V5 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Rohm

Back Button BA00CC0WT-V5 Datasheet HTML 2Page - Rohm BA00CC0WT-V5 Datasheet HTML 3Page - Rohm BA00CC0WT-V5 Datasheet HTML 4Page - Rohm BA00CC0WT-V5 Datasheet HTML 5Page - Rohm BA00CC0WT-V5 Datasheet HTML 6Page - Rohm BA00CC0WT-V5 Datasheet HTML 7Page - Rohm BA00CC0WT-V5 Datasheet HTML 8Page - Rohm BA00CC0WT-V5 Datasheet HTML 9Page - Rohm BA00CC0WT-V5 Datasheet HTML 10Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Technical Note
BA00DD0WCP-V5,BA00DD0WHFP,BA00DD0WT,
BA00CC0WT,BA00CC0WT-V5,BA00CC0WCP-V5,BA00CC0WFP
9/9
www.rohm.com
2010.02 - Rev.B
© 2010 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
(Unit : mm)
TO220FP-5
7.0
10.0
2.8
4.5
1.778
0.5
±0.1
1.2
0.8
φ3.2±0.1
+0.3
−0.1
−0.1
+0.2
+0.3
−0.1
+0.3
−0.1
2345
1
2.85
Order quantity needs to be multiple of the minimum quantity.
<Tape and Reel information>
Tube
Container
Quantity
Direction of feed
500pcs
Direction of products is fixed in a container tube
(Unit : mm)
TO220FP-5(V5)
7.0
10.0
1.778
123 4 5
1.2
0.8
φ3.2±0.1
+ 0.3
− 0.1
+ 0.3
− 0.1
2.8
4.5
0.5
±0.1
−0.1
+0.2
+0.3
−0.1
(2.85)
4.25
8.15
Order quantity needs to be multiple of the minimum quantity.
<Tape and Reel information>
Tube
Container
Quantity
Direction of feed
500pcs
Direction of products is fixed in a container tube


Số phần tương tự - BA00CC0WT-V5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA00CC0WT-V5 ROHM-BA00CC0WT-V5 Datasheet
359Kb / 6P
   1A Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down Switch (Adjustable Voltage)
BA00CC0WT-V5 ROHM-BA00CC0WT-V5 Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00CC0WT-V5 ROHM-BA00CC0WT-V5 Datasheet
148Kb / 2P
   35V MAX Variable Output LDO Regulator
BA00CC0WT-V5 ROHM-BA00CC0WT-V5 Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
More results

Mô tả tương tự - BA00CC0WT-V5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD00C0AWFP ROHM-BD00C0AWFP Datasheet
391Kb / 12P
   1A Standard Variable Output LDO Regulators
BA00DD0WCP-V5 ROHM-BA00DD0WCP-V5_11 Datasheet
320Kb / 10P
   Standard Variable Output LDO Regulators with Shutdown Switch
BD00C0AWFP-E2 ROHM-BD00C0AWFP-E2 Datasheet
827Kb / 21P
   1A Variable Output LDO Regulators
BD00HC5WEFJ ROHM-BD00HC5WEFJ_13 Datasheet
494Kb / 22P
   1.5A Variable / Fixed Output LDO Regulators
BA3259HFP ROHM-BA3259HFP_12 Datasheet
441Kb / 19P
   Dual-Output (Fixed/Variable) LDO Regulators
BD00HA3WEFJ ROHM-BD00HA3WEFJ_13 Datasheet
522Kb / 22P
   300mA Variable Fixed Output LDO Regulators
BDXXGA3WEFJ ROHM-BDXXGA3WEFJ Datasheet
858Kb / 23P
   300mA Variable / Fixed Output LDO Regulators
17.May.2013 Rev.004
BDXXGA5WEFJ ROHM-BDXXGA5WEFJ Datasheet
565Kb / 22P
   500mA Variable / Fixed Output LDO Regulators
7.Feb.2013 Rev.002
BA50BC0FP-E2 ROHM-BA50BC0FP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD00HC5WEFJ ROHM-BD00HC5WEFJ_12 Datasheet
494Kb / 22P
   1.5A Variable Fixed Output LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com