công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SCR542P bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện 2SCR542P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Midium Power Transistors (30V / 5A)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SCR542P bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  2SCR542P Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SCR542P Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SCR542P Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SCR542P Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SCR542P Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4/4
www.rohm.com
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2009.12 - Rev.A
Data Sheet
2SCR542P
Switching time test circuit
BASE CURENT WAVEFORM
COLLECTOR CURRENT
WAVEFORM
VIN
Pw
Pw 50μs
DUTY CYCLE
1%
tstg
IB1
IB2
90%
10%
ton
tf
IC
RL=4Ω
IB1
IB2
IC
VCC 10V
~_
~_


Số phần tương tự - 2SCR542P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR542PFRA ROHM-2SCR542PFRA Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 5.0A 30V Middle Power Transistor
More results

Mô tả tương tự - 2SCR542P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR542D ROHM-2SCR542D Datasheet
498Kb / 6P
   Midium Power Transistors (30V / 5A)
2SAR542P ROHM-2SAR542P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-30V / -5A)
2SAR542D ROHM-2SAR542D Datasheet
599Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-30V/-5A)
2SCR293P ROHM-2SCR293P Datasheet
486Kb / 6P
   Midium Power Transistors (30V / 1A)
2SCR512P5 ROHM-2SCR512P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Midium Power Transistors (30V / 2V)
2SAR552P ROHM-2SAR552P_09 Datasheet
242Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-30V / -3A)
MP6T11 ROHM-MP6T11 Datasheet
461Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-30V / -1A)
QS5Y1 ROHM-QS5Y1 Datasheet
1Mb / 8P
   Midium Power Transistors (30V / 3A)
2SCR512P ROHM-2SCR512P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (30V / 2A)
MP6X11 ROHM-MP6X11 Datasheet
1Mb / 6P
   Midium Power Transistors (30V / 1A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com