công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SCR542P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm

tên linh kiện 2SCR542P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Midium Power Transistors (30V / 5A)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SCR542P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm

  2SCR542P_09 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SCR542P_09 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SCR542P_09 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SCR542P_09 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SCR542P_09 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
3/4
www.rohm.com
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2009.12 - Rev.A
Data Sheet
2SCR542P
Electrical characteristic curves
COLLECTOR - BASE VOLTAGE : VCB [V]
EMITTER - BASE VOLTAGE : VEB [V]
Fig.7 Emitter Input Capacitance vs.
Emitter-Base Voltage
Collector Output Capacitance vs.
Collector-Base Voltage
COLLECTOR CURRENT : IC[mA]
COLLECTOR CURRENT : IC[mA]
EMITTER CURRENT : IE[mA]
COLECTOR TO EMITTER VOLTAGE : VCE[V]
Fig.6 Ground Emitter Propagation
Characteristics
Fig.1 Typical Output Characteristics
COLLECTOR CURRENT : IC[mA]
Fig.2 DC Current Gain vs.
Collector Current (
Ι )
COLLECTOR CURRENT : IC[mA]
Fig3. DC Current Gain vs.
Collector Current (
ΙΙ )
Fig.4 Collector-Emitter Saturation Voltage
vs. Collector Current (
Ι )
Fig.5 Collector-Emitter Saturation Voltage
vs. Collector Current (
ΙΙ )
Fig.8 Gain Bandwidth Product vs.
Emitter Current
Fig.9 Safe Operating Area
COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE : VCE[V]
BASE TO EMITTER VOLTAGE : VBE[V]
1
10
100
1000
10000
0
0.5
1
1.5
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
0.001
0.01
0.1
1
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
10
100
1000
1
10000
1000
100
10
1
10000
1000
100
10
1
10000
1000
100
10
1
10000
1000
100
10
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0
0.5
1
1.5
2
10
100
1000
10
100
1000
0.01
0.1
1
100
10
Cob
Cib
2.5mA
2.0mA
1.5mA
1.0mA
0.5mA
5mA
Ta=25°C
Ta=125°C
75°C
25°C
-40°C
Ta=25°C
f=1MHz
IE=0A
IC=0A
IC/IB=20
Ta=125°C
75°C
25°C
-40°C
Ta=25°C
IC/IB=50
20
10
VCE = 2V
VCE = 2V
Ta=125°C
75°C
25°C
-40°C
Ta=25°C
VCE = 5V
2V
100ms
10ms
1ms
Ta=25°C
VCE=10V
Single pulse
DC Ta=25°C
(Mounted on a
recommended land)
DC Ta=25°C
(Mounted on a ceramic board)


Số phần tương tự - 2SCR542P_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR542PFRA ROHM-2SCR542PFRA Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 5.0A 30V Middle Power Transistor
More results

Mô tả tương tự - 2SCR542P_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR542D ROHM-2SCR542D Datasheet
498Kb / 6P
   Midium Power Transistors (30V / 5A)
2SAR542P ROHM-2SAR542P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-30V / -5A)
2SAR542D ROHM-2SAR542D Datasheet
599Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-30V/-5A)
2SCR293P ROHM-2SCR293P Datasheet
486Kb / 6P
   Midium Power Transistors (30V / 1A)
2SCR512P5 ROHM-2SCR512P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Midium Power Transistors (30V / 2V)
2SAR552P ROHM-2SAR552P_09 Datasheet
242Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-30V / -3A)
MP6T11 ROHM-MP6T11 Datasheet
461Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-30V / -1A)
QS5Y1 ROHM-QS5Y1 Datasheet
1Mb / 8P
   Midium Power Transistors (30V / 3A)
2SCR512P ROHM-2SCR512P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (30V / 2A)
MP6X11 ROHM-MP6X11 Datasheet
1Mb / 6P
   Midium Power Transistors (30V / 1A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com