công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SCR514P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện 2SCR514P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Midium Power Transistors (80V / 700mA)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SCR514P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  2SCR514P_09 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SCR514P_09 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SCR514P_09 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SCR514P_09 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SCR514P_09 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
1/4
www.rohm.com
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2009.12 - Rev.A
Midium Power Transistors (80V / 700mA)
2SCR514P
 Structure
 Dimensions
(Unit : mm)
NPN Silicon epitaxial planar transistor
 Features
1) Low saturation voltage, typically
VCE (sat) = 0.3V (Max.) (IC / IB= 300mA / 15mA)
2) High speed switching
 Applications
Driver
 Inner circuit
(Unit : mm)
Package
Taping
Code
T100
Basic ordering unit (pieces)
1000
2SCR514P
 Absolute maximum ratings
(Ta = 25
C)
Symbol
Limits
Unit
Collector-base voltage
VCBO
80
V
Collector-emitter voltage
VCEO
80
V
Emitter-base voltage
VEBO
6V
DC
IC
0.7
A
Pulsed
ICP
1.4
A
PD
0.5
W
PD
2W
Junction temperature
Tj
150
C
Range of storage temperature
Tstg
-55 to 150
C
*1 Pw=10ms, Single Pulse
*2 Each terminal mounted on a recommended land.
*3 Mounted on a ceramic board. (40x40x0.7mm³)
 Packaging specifications
Type
Parameter
Collector current
Power dissipation
*1
*2
*3
Abbreviated symbol : ND
(1)
(2)
(3)
(1) Base
(2) Collector
(3) Emitter
(1)
(3)
(2)


Số phần tương tự - 2SCR514P_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR514P5 ROHM-2SCR514P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistors (80V / 700mA)
2SCR514PFRA ROHM-2SCR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
2SCR514PHZG ROHM-2SCR514PHZG Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
20181012 - Rev.001
2SCR514P ROHM-2SCR514P_10 Datasheet
347Kb / 6P
   Midium Power Transistors (80V / 0.7A)
More results

Mô tả tương tự - 2SCR514P_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR372P ROHM-2SCR372P Datasheet
1Mb / 5P
   Midium Power Transistors (120V / 700mA)
2SAR544P ROHM-2SAR544P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-80V / -2.5A)
2SCR514P ROHM-2SCR514P_10 Datasheet
347Kb / 6P
   Midium Power Transistors (80V / 0.7A)
2SCR544P ROHM-2SCR544P_09 Datasheet
244Kb / 5P
   Midium Power Transistors (80V / 2.5A)
2SCR554P ROHM-2SCR554P_09 Datasheet
246Kb / 5P
   Midium Power Transistors (80V / 1.5A)
2SCR544P5 ROHM-2SCR544P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Midium Power Transistors (80V / 2.5A)
2SAR554P ROHM-2SAR554P_09 Datasheet
244Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-80V / -1.5A)
2SAR514R ROHM-2SAR514R Datasheet
372Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-80V / -0.7A)
2SCR514R ROHM-2SCR514R Datasheet
347Kb / 6P
   Midium Power Transistors (80V / 0.7A)
2SCR554R ROHM-2SCR554R Datasheet
442Kb / 6P
   Midium Power Transistors (80V / 1.5A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com